công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BFG11/X bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BFG11/X
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN 2 GHz RF power transistor
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BFG11/X bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - NXP Semiconductors

Back Button BFG11/X Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BFG11/X Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BFG11/X Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BFG11/X Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BFG11/X Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BFG11/X Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BFG11/X Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors BFG11/X Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors BFG11/X Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
1995 Apr 07
7
Philips Semiconductors
Product specification
NPN 2 GHz RF power transistor
BFG11; BFG11/X
Test circuit information
Fig.7 Common-emitter test circuit for class-AB operation at 1900 MHz.
handbook, full pagewidth
MLC851
,,
,
,
,
,,,,
,,,,
L10
C10
C1
L9
L3
L4
L6
L5
C9
C11, C12,
C13
C14
C15
C3, C4,
C5
C6, C7
L1
L2
C2
R1
T1
R2
L11
Vbias
50
Ω
input
50
Ω
output
C8
DUT
,,
,,
,,
L7
,,
,,
,,
L8
VS



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com