công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BFG11/X bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BFG11/X
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN 2 GHz RF power transistor
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BFG11/X bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - NXP Semiconductors

  BFG11/X Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BFG11/X Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BFG11/X Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BFG11/X Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BFG11/X Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BFG11/X Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BFG11/X Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BFG11/X Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BFG11/X Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
1995 Apr 07
4
Philips Semiconductors
Product specification
NPN 2 GHz RF power transistor
BFG11; BFG11/X
CHARACTERISTICS
Tj =25 °C unless otherwise specified.
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN.
MAX.
UNIT
V(BR)CBO
collector-base breakdown voltage
open emitter; IC = 0.1 mA; IE =0
20
−
V
V(BR)CEO
collector-emitter breakdown voltage
open base; IC = 10 mA; IB =0
8
−
V
V(BR)EBO
emitter-base breakdown voltage
open collector; IE = 0.1 mA; IC = 0
2.5
−
V
ICES
collector cut-off current
VCE =8V; VBE =0
−
100
µA
hFE
DC current gain
IC = 100 mA; VCE =5V
25
−
Cc
collector capacitance
IE =ie = 0; VCB = 3.6 V; f = 1 MHz
−
4pF
Cre
feedback capacitance
IC = 0; VCE = 3.6 V; f = 1 MHz
−
3pF
IC = 0; f = 1 MHz.
Fig.3
Collector capacitance as a function of
collector-base voltage; typical values.
handbook, halfpage
MLC848
010
48
4
0
3
6
2
1
C c
(pF)
VCB (V)
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com