công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BFG10/X bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BFG10/X
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN 2 GHz RF power transistor
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BFG10/X bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - NXP Semiconductors

  BFG10/X Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BFG10/X Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BFG10/X Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BFG10/X Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BFG10/X Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BFG10/X Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BFG10/X Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BFG10/X Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BFG10/X Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 10 page
background image
DATA SHEET
Product specification
Supersedes data of 1995 Mar 07
File under Discrete Semiconductors, SC14
1995 Aug 31
DISCRETE SEMICONDUCTORS
BFG10; BFG10/X
NPN 2 GHz RF power transistor


Số phần tương tự - BFG10/X

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BFG10/X NXP-BFG10/X Datasheet
257Kb / 11P
NPN 2 GHz RF power transistor
Rev. 05-22 November 2007
BFG10/X PHILIPS-BFG10/X Datasheet
58Kb / 9P
UHF power transistor
1995 Sep 22
BFG10/X NXP-BFG10/X Datasheet
65Kb / 10P
NPN 2 GHz RF power transistor
1995 Aug 31
BFG10/X NXP-BFG10/X Datasheet
9Mb / 130P
RF Manual 16th edition
June 2012
More results

Mô tả tương tự - BFG10/X

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BF689K PHILIPS-BF689K Datasheet
27Kb / 5P
NPN 2 GHz wideband transistor
September 1995
BF763 PHILIPS-BF763 Datasheet
26Kb / 5P
NPN 2 GHz wideband transistor
September 1995
BFG11 PHILIPS-BFG11 Datasheet
79Kb / 12P
NPN 2 GHz RF power transistor
1995 Apr 07
BFG11W PHILIPS-BFG11W Datasheet
98Kb / 12P
NPN 2 GHz power transistor
1996 Jun 04
BFG10 NXP-BFG10 Datasheet
257Kb / 11P
NPN 2 GHz RF power transistor
Rev. 05-22 November 2007
logo
Weitron Technology
MMBTH10 WEITRON-MMBTH10_07 Datasheet
176Kb / 6P
NPN 1.1 GHz RF Transistor
logo
NXP Semiconductors
BFG10X NXP-BFG10X_95 Datasheet
65Kb / 10P
NPN 2 GHz RF power transistor
1995 Aug 31
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
BFG10X_2015 JMNIC-BFG10X_2015 Datasheet
65Kb / 10P
NPN 2 GHz RF power transistor
BFG10X JMNIC-BFG10X_15 Datasheet
65Kb / 10P
NPN 2 GHz RF power transistor
BFT25 JMNIC-BFT25_15 Datasheet
57Kb / 8P
NPN 2 GHz wideband transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com