công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LP2985IM5-3.2/NOPB bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LP2985IM5-3.2/NOPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  LP2985-N 150-mA, Low-Noise, Low-Power, Ultra-Low-Dropout Regulator in a SOT-23 Package
PDF  43 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LP2985IM5-3.2/NOPB bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Texas Instruments

Back Button LP2985IM5-3.2/NOPB Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LP2985IM5-3.2/NOPB Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LP2985IM5-3.2/NOPB Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LP2985IM5-3.2/NOPB Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LP2985IM5-3.2/NOPB Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LP2985IM5-3.2/NOPB Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments LP2985IM5-3.2/NOPB Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments LP2985IM5-3.2/NOPB Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments LP2985IM5-3.2/NOPB Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 43 page
background image
6.6 Typical Characteristics (continued)
Figure 6-19. Output Noise Density for Legacy Chip
Frequency - (Hz)
1x101
1x102
1x103
1x104
1x105
1x106
1x107
0.001
0.002
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
2
5
10
CBYP
100 pF
1 nF
10 nF
Figure 6-20. Output Noise Density vs Frequency for New Chip
Figure 6-21. Output Noise Density for Legacy Chip
Frequency - (Hz)
1x101
1x102
1x103
1x104
1x105
1x106
1x107
0.001
0.002
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
2
5
10
ILOAD = 1mA
CBYP
100pF
1nF
10nF
Figure 6-22. Output Noise Density vs Frequency for New Chip
Figure 6-23. Ground Pin vs Load Current for Legacy Chip
IOUT
0
20
40
60
80
100
120
140
160
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
VI = 4.3 V
VO = 3.3 V
CO = 4.7uF
Temperature
-55 °C
-40 °C
0 °C
25 °C
85 °C
125 °C
150 °C
Figure 6-24. Ground Pin Current vs Load Current for New Chip
LP2985-N
SNVS018Z – MARCH 2000 – REVISED MAY 2023
www.ti.com
12
Submit Document Feedback
Copyright © 2023 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LP2985-N



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com