công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2N7002BKS bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện 2N7002BKS
Giải thích chi tiết về linh kiện  60 V, 300 mA dual N-channel Trench MOSFET
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

2N7002BKS bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

Back Button 2N7002BKS Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved 2N7002BKS Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved 2N7002BKS Datasheet HTML 10Page - Nexperia B.V. All rights reserved 2N7002BKS Datasheet HTML 11Page - Nexperia B.V. All rights reserved 2N7002BKS Datasheet HTML 12Page - Nexperia B.V. All rights reserved 2N7002BKS Datasheet HTML 13Page - Nexperia B.V. All rights reserved 2N7002BKS Datasheet HTML 14Page - Nexperia B.V. All rights reserved 2N7002BKS Datasheet HTML 15Page - Nexperia B.V. All rights reserved 2N7002BKS Datasheet HTML 16Page - Nexperia B.V. All rights reserved  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 16 page
background image
© Nexperia B.V. 2017. All rights reserved
2N7002BKS
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
Product data sheet
Rev. 2 — 23 September 2010
13 of 16
Nexperia
2N7002BKS
60 V, 300 mA dual N-channel Trench MOSFET
11. Revision history
Table 8.
Revision history
Document ID
Release date
Data sheet status
Change notice
Supersedes
2N7002BKS v.2
20100923
Product data sheet
-
2N7002BKS v.1
Modifications:
• Table 2 “Pinning”: graphic symbol amended
2N7002BKS v.1
20100617
Product data sheet
-
-



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com