công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2N7002BKS bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện 2N7002BKS
Giải thích chi tiết về linh kiện  60 V, 300 mA dual N-channel Trench MOSFET
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

2N7002BKS bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

Back Button 2N7002BKS Datasheet HTML 5Page - Nexperia B.V. All rights reserved 2N7002BKS Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved 2N7002BKS Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved 2N7002BKS Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved 2N7002BKS Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved 2N7002BKS Datasheet HTML 10Page - Nexperia B.V. All rights reserved 2N7002BKS Datasheet HTML 11Page - Nexperia B.V. All rights reserved 2N7002BKS Datasheet HTML 12Page - Nexperia B.V. All rights reserved 2N7002BKS Datasheet HTML 13Page - Nexperia B.V. All rights reserved Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 16 page
background image
© Nexperia B.V. 2017. All rights reserved
2N7002BKS
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
Product data sheet
Rev. 2 — 23 September 2010
9 of 16
Nexperia
2N7002BKS
60 V, 300 mA dual N-channel Trench MOSFET
ID = 300 mA; VDD =6V; Tamb =25 °C
Fig 14. Gate-source voltage as a function of gate
charge; typical values
Fig 15. Gate charge waveform definitions
VGS =0 V
(1) Tamb = 150 °C
(2) Tamb =25 °C
Fig 16. Source current as a function of source-drain voltage; typical values
QG (nC)
0.0
0.8
0.6
0.2
0.4
017aaa047
2.0
3.0
1.0
4.0
5.0
VGS
(V)
0.0
003aaa508
VGS
VGS(th)
QGS1
QGS2
QGD
VDS
QG(tot)
ID
QGS
VGS(pl)
VSD (V)
0.0
1.2
0.8
0.4
017aaa048
0.4
0.8
1.2
IS
(A)
0.0
(1)
(2)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com