công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPS54550PWPR bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TPS54550PWPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  4.5-V TO 20-V INPUT, 6-A OUTPUT SYNCHRONOUS PWM SWITCHER WITH INTEGRATED FET (SWIFT)
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TPS54550PWPR bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Texas Instruments

Back Button TPS54550PWPR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TPS54550PWPR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TPS54550PWPR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TPS54550PWPR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TPS54550PWPR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TPS54550PWPR Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments TPS54550PWPR Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments TPS54550PWPR Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments TPS54550PWPR Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 27 page
background image
www.ti.com
TYPICAL CHARACTERISTICS
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
T - Junction Temperature - °C
J
V
= 12 V
IN
V
= 4.5 V
IN
0.8912
0.8910
0.8908
0.8906
0.8904
0.8902
0.8900
0.8898
−50 −25
0
25
50
75
100 125 150
TJ − Junction Temperature − 5C
VIN = 12 V
7.50
7.75
8
8.25
8.50
0
5
10
15
20
25
V - Input Voltage - V
I
T = 25°C
J
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
700 kHz
600 kHz
500 kHz
400 kHz
300 kHz
200 kHz
IO > 0.5 A
VI − Input Voltage − V
0
100
200
300
400
500
600
700
800
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
IO > 0.5 A
VI − Input Voltage − V
VO = 3.3 V
VO = 2.5 V
VO = 1.8 V
VO = 1.5 V
VO = 0.9 V
VO = 1.2 V
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
700 kHz
600 kHz
500 kHz
400 kHz
300 kHz
200 kHz
IO = 0 A
VI − Input Voltage − V
0
100
200
300
400
500
600
700
800
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
IO < 0.1 A
VI − Input Voltage − V
VO = 3.3 V
VO = 2.5 V
VO = 0.9 V
VO = 1.8 V
VO = 1.5 V
VO = 1.2 V
50
75
100
125
150
175
200
225
200
300
400
500
600
700
Switching Frequency − kHz
0
2
4
6
8
10
12
14
0
5
10
15
20
25
V
I
− Input Voltage − V
TPS54550
SLVS623A – MARCH 2006 – REVISED APRIL 2006
ON RESISTANCE
CURRENT LIMIT
INTERNAL VOLTAGE REFERENCE
vs
vs
vs
JUNCTION TEMPERATURE
INPUT VOLTAGE
JUNCTION TEMPERATURE
Figure 5.
Figure 6.
Figure 7.
MINIMUM OUTPUT VOLTAGE
MINIMUM OUTPUT VOLTAGE
MAXIMUM SWITCHING FREQUENCY
vs
vs
vs
INPUT VOLTAGE
INPUT VOLTAGE
INPUT VOLTAGE
Figure 8.
Figure 9.
Figure 10.
MAXIMUM SWITCHING FREQUENCY
MAXIMUM OUTPUT VOLTAGE
RT RESISTANCE
vs
vs
vs
INPUT VOLTAGE
INPUT VOLTAGE
SWITCHING FREQUENCY
Figure 11.
Figure 12.
Figure 13.
13
Submit Documentation Feedback



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com