công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PDTC144VM bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện PDTC144VM
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kW, R2 = 10 kW
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

PDTC144VM bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

Back Button PDTC144VM Datasheet HTML 2Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTC144VM Datasheet HTML 3Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTC144VM Datasheet HTML 4Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTC144VM Datasheet HTML 5Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTC144VM Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTC144VM Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTC144VM Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTC144VM Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTC144VM Datasheet HTML 10Page - Nexperia B.V. All rights reserved Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 19 page
background image
PDTA144V_SER_4
© NXP B.V. 2009. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 04 — 3 September 2009
5 of 18
NXP Semiconductors
PDTA144V series
PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 k
Ω, R2 = 10 kΩ
7.
Characteristics
Table 8.
Characteristics
Tamb = 25 °C unless otherwise specified
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
ICBO
collector-base cut-off
current
VCB = −50 V; IE = 0 A
-
-
−100
nA
ICEO
collector-emitter
cut-off current
VCE = −30 V; IB = 0 A
-
-
−1
µA
VCE = −30 V; IB = 0 A;
Tj = 150 °C
--
−50
µA
IEBO
emitter-base cut-off
current
VEB = −5 V; IC = 0 A
-
-
−150
µA
hFE
DC current gain
VCE = −5 V; IC = −5 mA
40
-
-
VCEsat
collector-emitter
saturation voltage
IC = −10 mA; IB = −0.5 mA
-
-
−150
mV
VI(off)
off-state input voltage
VCE = −5 V; IC = −100 µA-
−3.1
−1V
VI(on)
on-state input voltage
VCE = −300 mV; IC = −2mA
−6
−3.8
-
V
R1
bias resistor 1 (input)
33
47
61
k
Ω
R2/R1
bias resistor ratio
0.17
0.21
0.26
Cc
collector capacitance
VCB = −10 V; IE = ie = 0 A;
f=1MHz
--2
pF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com