công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PDTC144VM bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện PDTC144VM
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kW, R2 = 10 kW
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

PDTC144VM bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

  PDTC144VM Datasheet HTML 1Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTC144VM Datasheet HTML 2Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTC144VM Datasheet HTML 3Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTC144VM Datasheet HTML 4Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTC144VM Datasheet HTML 5Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTC144VM Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTC144VM Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTC144VM Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTC144VM Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 19 page
background image
PDTA144V_SER_4
© NXP B.V. 2009. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 04 — 3 September 2009
2 of 18
NXP Semiconductors
PDTA144V series
PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 k
Ω, R2 = 10 kΩ
2.
Pinning information
Table 3.
Pinning
Pin
Description
Simplified outline
Symbol
SOT54
1
input (base)
2
output (collector)
3
GND (emitter)
SOT54A
1
input (base)
2
output (collector)
3
GND (emitter)
SOT54 variant
1
input (base)
2
output (collector)
3
GND (emitter)
SOT23, SOT323, SOT346, SOT416
1
input (base)
2
GND (emitter)
3
output (collector)
SOT883
1
input (base)
2
GND (emitter)
3
output (collector)
001aab347
1
2
3
006aaa148
R1
R2
2
3
1
001aab348
1
2
3
006aaa148
R1
R2
2
3
1
001aab447
1
2
3
006aaa148
R1
R2
2
3
1
006aaa144
12
3
sym003
3
2
1
R1
R2
3
1
2
Transparent
top view
sym003
3
2
1
R1
R2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com