công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PDTA144VT bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện PDTA144VT
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kW, R2 = 10 kW
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

PDTA144VT bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

Back Button PDTA144VT Datasheet HTML 11Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTA144VT Datasheet HTML 12Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTA144VT Datasheet HTML 13Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTA144VT Datasheet HTML 14Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTA144VT Datasheet HTML 15Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTA144VT Datasheet HTML 16Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTA144VT Datasheet HTML 17Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTA144VT Datasheet HTML 18Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTA144VT Datasheet HTML 19Page - Nexperia B.V. All rights reserved  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 19 page
background image
PDTA144V_SER_4
© NXP B.V. 2009. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 04 — 3 September 2009
15 of 18
NXP Semiconductors
PDTA144V series
PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 k
Ω, R2 = 10 kΩ
9.
Packing information
[1]
For further information and the availability of packing methods, see Section 12.
Table 9.
Packing methods
The indicated -xxx are the last three digits of the 12NC ordering code. [1]
Type number
Package
Description
Packing quantity
3000
5000
10000
PDTA144VE
SOT416
4 mm pitch, 8 mm tape and reel
-115
-
-135
PDTA144VK
SOT346
4 mm pitch, 8 mm tape and reel
-115
-
-135
PDTA144VM
SOT883
2 mm pitch, 8 mm tape and reel
-
-
-315
PDTA144VS
SOT54
bulk, straight leads
-
-412
-
SOT54A
tape and reel, wide pitch
-
-
-116
tape ammopack, wide patch
-
-
-126
SOT54 variant
bulk, delta pinning
-
-112
-
PDTA144VT
SOT23
4 mm pitch, 8 mm tape and reel
-215
-
-235
PDTA144VU
SOT323
4 mm pitch, 8 mm tape and reel
-115
-
-135



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com