công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PDTA144VT bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện PDTA144VT
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kW, R2 = 10 kW
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

PDTA144VT bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

Back Button PDTA144VT Datasheet HTML 10Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTA144VT Datasheet HTML 11Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTA144VT Datasheet HTML 12Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTA144VT Datasheet HTML 13Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTA144VT Datasheet HTML 14Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTA144VT Datasheet HTML 15Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTA144VT Datasheet HTML 16Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTA144VT Datasheet HTML 17Page - Nexperia B.V. All rights reserved PDTA144VT Datasheet HTML 18Page - Nexperia B.V. All rights reserved Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 19 page
background image
PDTA144V_SER_4
© NXP B.V. 2009. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 04 — 3 September 2009
13 of 18
NXP Semiconductors
PDTA144V series
PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 k
Ω, R2 = 10 kΩ
Fig 11. Package outline SOT23 (TO-236AB)
UNIT
A1
max.
bp
cD
E
e1
HE
Lp
Qw
v
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
04-11-04
06-03-16
IEC
JEDEC
JEITA
mm
0.1
0.48
0.38
0.15
0.09
3.0
2.8
1.4
1.2
0.95
e
1.9
2.5
2.1
0.55
0.45
0.1
0.2
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
0.45
0.15
SOT23
TO-236AB
bp
D
e1
e
A
A1
Lp
Q
detail X
HE
E
w M
v M A
B
A
B
0
1
2 mm
scale
A
1.1
0.9
c
X
12
3
Plastic surface-mounted package; 3 leads
SOT23



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com