công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

P83C652EBPN bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện P83C652EBPN
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS single-chip 8-bit microcontrollers
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

P83C652EBPN bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - NXP Semiconductors

Back Button P83C652EBPN Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors P83C652EBPN Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors P83C652EBPN Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors P83C652EBPN Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors P83C652EBPN Datasheet HTML 17Page - NXP Semiconductors P83C652EBPN Datasheet HTML 18Page - NXP Semiconductors P83C652EBPN Datasheet HTML 19Page - NXP Semiconductors P83C652EBPN Datasheet HTML 20Page - NXP Semiconductors P83C652EBPN Datasheet HTML 21Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 22 page
background image
Phlips Semiconductors
Product specification
80C652/83C652
CMOS single-chip 8-bit microcontrollers
1997 Dec 05
17
VIH1
0.8V
tCHCL
tCLCL
tCLCH
tCLCX
tCHCX
Figure 6. External Clock Drive at XTAL1
VDD–0.5
0.45V
0.2VDD+0.9
0.2VDD–0.1
NOTE:
AC INPUTS DURING TESTING ARE DRIVEN AT VDD–0.5 FOR A LOGIC ‘1’ AND
0.45V FOR A LOGIC ‘0’. TIMING MEASUREMENTS ARE MADE AT VIH MIN FOR A
LOGIC ‘1’ AND VIL MAX FOR A LOGIC ‘0’.
Figure 7. AC Testing Input/Output
VLOAD
VLOAD+0.1V
VLOAD–0.1V
VOH–0.1V
VOL+0.1V
NOTE:
FOR TIMING PURPOSES, A PORT IS NO LONGER FLOATING WHEN A 100MV
CHANGE FROM LOAD VOLTAGE OCCURS, AND BEGINS TO FLOAT WHEN A
100mV CHANGE FROM THE LOADED VOH/VOL LEVEL OCCURS. IOH/IOL > +
20mA.
Figure 8. Float Waveform
TIMING
REFERENCE
POINTS



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com