công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DA7211 bảng dữ liệu(PDF) 65 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện DA7211
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low power stereo codec
PDF  111 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

DA7211 bảng dữ liệu(HTML) 65 Page - Renesas Technology Corp

Back Button DA7211 Datasheet HTML 61Page - Renesas Technology Corp DA7211 Datasheet HTML 62Page - Renesas Technology Corp DA7211 Datasheet HTML 63Page - Renesas Technology Corp DA7211 Datasheet HTML 64Page - Renesas Technology Corp DA7211 Datasheet HTML 65Page - Renesas Technology Corp DA7211 Datasheet HTML 66Page - Renesas Technology Corp DA7211 Datasheet HTML 67Page - Renesas Technology Corp DA7211 Datasheet HTML 68Page - Renesas Technology Corp DA7211 Datasheet HTML 69Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 65 / 111 page
background image
DA7211
Ultra-low power stereo codec
Datasheet
Revision 3.2
23-Dec-2021
CFR0011-120-00 Rev 5
65 of 110
© 2021 Renesas Electronics
10 Register definitions
WARNING: Any writes to RESERVED registers or bits can result in unexpected operation. This
section gives an overview of all user accessible registers in the Register map table.
Detailed descriptions are given in Register description tables, which are grouped per functional block.
10.1 Register map
Table 38: Register map
Address
Function
7
6
5
4
3
2
1
0
Default
1
CONTROL
WRITE_MODE
NOISE_SUP
BIAS_EN
V_IO
0b00010000
2
STATUS
MUTING
SOFTMUTED
I2S_LOCK
PLL_LOCK
0b00000000
3
STARTUP1
SC_CLK_DIS
SC_OVERRIDE
SC_MST_EN
0b00000000
4
STARTUP2
0b00000000
5
STARTUP3
0b00000000
7
MIC_L
MIC_L_EN
MICBIAS_EN
MIC_L_MUTE
0b00000000
8
MIC_R
MIC_R_EN
MIC_R_MUTE
0b00000000
9
AUX1_L
AUX1_L_EN
0b00010000
0a
AUX1_R
AUX1_R_EN
0b00010000
0c
IN_GAIN
0b00000000
0d
INMIX_L
IN_L_EN
IN_L_OUTMIX_L
IN_L_A1_L
IN_L_MIC_R
IN_L_MIC_L
0b00000000
0e
INMIX_R
IN_R_EN
IN_R_IN_L
N_R_OUTMIX_R
IN_R_A1_R
IN_L_MIC_L
IN_L_MIC_R
0b00000000
0f
ADC_HPF
ADC_VOICE_EN
ADC_HPF_EN
0b00001000
10
ADC
ADC_R_EN
ADC_R_MUTE
ADC_L_EN
ADC_L_MUTE
ALC_EN
0b00000000
11
ADC_EQ1_2
0b00000000
12
ADC_EQ3_4
0b00000000
13
ADC_EQ5
ADC_EQ_EN
0b00000000
14
DAC_HPF
DAC_VOICE_EN
DAC_HPF_EN
DAC_MUTE
0b00001000
15
DAC_L
DAC_L_INV
0b00010000
16
DAC_R
DAC_R_INV
0b00010000
17
DAC_SEL
DAC_R_EN
DAC_L_EN
0b01010100
18
SOFT_MUTE
SOFT_MUTE
RAMP_EN
0b01000000
19
DAC_EQ1_2
0b00000000
1a
DAC_EQ3_4
0b00000000
1b
DAC_EQ5
DAC_EQ_EN
0b00000000
1c
OUTMIX_L
OUT_L_EN
OUT_L_INV
OUT_L_DAC_L
OUT_L_IN_R
OUT_L_IN_L
OUT_L_A1_L
0b00000000
1d
OUTMIX_R
OUT_R_EN
OUT_R_INV
OUT_R_DAC_R
OUT_R_IN_R
OUT_R_IN_L
OUT_R_A1_R
0b00000000
1e
OUT1_L
OUT1_L_EN
OUT1_L_SE
0b00110101
1f
OUT1_R
OUT1_R_EN
OUT1_R_SE
0b00110101
21
HP_L_VOL
0b00010000
22
HP_R_VOL
0b00010000
23
HP_CFG
HP_R_EN
HP_MODE
STEREO_TRACK
HP_HIGHZ_R
HP_L_EN
HP_2CAP_MODE
HP_HIGHZ_L
0b00000010
24
ZEROX
HPZX_R_EN
HPZX_L_EN
OUTZX_R_EN
OUTZX_L_EN
INZX_R_EN
INZX_L_EN
A1ZX_R_EN
A1ZX_L_EN
0b00000000
25
DAI_SRC_SEL DAI_IN_R_MIX
DAI_IN_L_MIX
0b01110110
26
DAI_CFG1
DAI_MODE
DAI_TDM_MONO
0b00000000
27
DAI_CFG2
0b00000000
28
DAI_CFG3
DAI_EN
DAI_OE
DAI_TDM
0b00001000
29
PLL_DIV1
0b00000000
2a
PLL_DIV2
0b00000000
2b
PLL_DIV3
PLL_BYP
0b00010000
2c
PLL
PLL_EN
MCLK_SRM_EN MCLK_DET_EN MCLK_SHAPE_EN
0b00001010
2d
GP1A_A0L
0b00000000
2e
GP1A_A0H
0b01000000
2f
GP1B_A0L
0b00000000
30
GP1B_A0H
0b01000000
31
GP2A_A0L
0b00000000
AUX1_R_VOL[5:0]
STARTUP2[6:0]
STARTUP3[6:0]
MICBIAS_SEL[1:0]
MIC_L_VOL[2:0]
MIC_R_VOL[2:0]
AUX1_L_VOL[5:0]
ADC_EQ_GAIN[1:0]
ADC_EQ5_VOL[3:0]
INPGA_R_VOL[3:0]
INPGA_L_VOL[3:0]
ADC_VOICE_F0[2:0]
ADC_HPF_F0[1:0]
ADC_EQ2_VOL[7:4]
ADC_EQ1_VOL[3:0]
ADC_EQ4_VOL[7:4]
ADC_EQ3_VOL[3:0]
DAC_VOICE_F0[2:0]
DAC_HPF_F0[1:0]
DAC_L_GAIN[6:0]
DAC_R_GAIN[6:0]
DAC_R_SRC[2:0]
DAC_L_SRC[2:0]
DAC_EQ_GAIN
DAC_EQ5_VOL[3:0]
OUT1_L_VOL[5:0]
OUT1_R_VOL[5:0]
MUTE_RATE[2:0]
DAC_EQ2_VOL[7:4]
DAC_EQ1_VOL[3:0]
DAC_EQ4_VOL[7:4]
DAC_EQ3_VOL[3:0]
HP_L_VOL[5:0]
HP_R_VOL[5:0]
DAI_OUT_R_SRC[2:0]
DAI_OUT_L_SRC[2:0]
DAI_FRAME[1:0]
DAI_WORD[1:0]
GP2A_A0L[7:0]
DAI_TDM_OFFS[7:0]
DAI_FORMAT[1:0]
PLL_DIV_H[7:0]
PLL_DIV_M[7:0]
MCLK_RANGE[1:0]
PLL_DIV_L[3:0]
FS[3:0]
GP1A_A0L[7:0]
GP1A_A0H[7:0]
GP1B_A0L[7:0]
GP1B_A0H[7:0]



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com