| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AC01 bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AC01 bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - NXP Semiconductors |
|
22 / 24 page ![]() 2000 Oct 20 22 BCcomponents Product specification Cemented wirewound resistors AC01/03/04/05/07/10/15/20 Fig.37 Type with double kink. Dimensions in mm. For dimensions see Table 4. ∅0.8 to 1.4. JW29 ∅D P1 ±0.5 P2 ±3 S ∅B ±0.07 ∅d b1 4.5 + 1 0 b2 h + 2 Lmax (1) P1 ±0.5 Table 4 Resistor type and relevant physical dimensions; see Fig.37 TYPE LEAD STYLE ∅D (mm) L MAX. (mm) b1 (mm) b2 (mm) h (mm) P1 (mm) P2 (mm) S MAX. (mm) ∅B (mm) AC03 AC04 AC05 double kink large pitch 0.8 ±0.03 10 1.30 +0.25/-0.20 1.65 +0.25/-0.20 825.4 25.42 1.0 AC03 AC04 AC05 double kink small pitch 0.8 ±0.03 10 1.30 +0.25/-0.20 2.15 +0.25/-0.20 822.0 20.02 1.0 |