| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AC01 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AC01 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - NXP Semiconductors |
|
12 / 24 page ![]() 2000 Oct 20 12 BCcomponents Product specification Cemented wirewound resistors AC01/03/04/05/07/10/15/20 Fig.14 Pulse on a regular basis; maximum permissible peak pulse power as a function of pulse duration (ti). P ˆ max () AC07 1 CCB382 10−1 10−2 10−3 10−4 1 10 102 103 104 Pmax (W) ti (s) tp/ti = 1000 tp/ti = 200 tp/ti = 50 tp/ti = 10 tp/ti = 2 0.1 Ω 1 Ω 11 Ω 100 Ω 15 k Ω Fig.15 Pulse capability; Ws as a function of Rn. AC07 103 105 104 102 10 1 10−1 CCB383 103 102 10−4 10−1 10−2 10−3 10 1 Rn (Ω) pulse energy (Ws/ Ω) |