công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD4027BMS bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện CD4027BMS
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS Dual J-KMaster-Slave Flip-Flop
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

CD4027BMS bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Renesas Technology Corp

  CD4027BMS Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp CD4027BMS Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp CD4027BMS Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp CD4027BMS Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp CD4027BMS Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp CD4027BMS Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp CD4027BMS Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp CD4027BMS Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
CD4027BMS
FN3302 Rev 0.00
Page 7 of 8
December 1992
Typical Performance Characteristics
FIGURE 1. TYPICAL OUTPUT LOW (SINK) CURRENT
CHARACTERISTICS
FIGURE 2. MINIMUM N OUTPUT LOW (SINK) CURRENT
CHARACTERISTICS
FIGURE 3. TYPICAL OUTPUT HIGH (SOURCE) CURRENT
CHARACTERISTICS
FIGURE 4. MINIMUM OUTPUT HIGH (SOURCE) CURRENT
CHARACTERISTICS
FIGURE 5. TYPICAL POWER DISSIPATION vs FREQUENCY
FIGURE 6. TYPICAL PROPAGATION DELAY TIME vs LOAD
CAPACITANCE (CLOCK OR SET TO Q, CLOCK OR
RESET TO Q)
10V
5V
AMBIENT TEMPERATURE (TA) = +25oC
GATE-TO-SOURCE VOLTAGE (VGS) = 15V
0
5
10
15
15
10
5
20
25
30
DRAIN-TO-SOURCE VOLTAGE (VDS) (V)
10V
5V
AMBIENT TEMPERATURE (TA) = +25oC
GATE-TO-SOURCE VOLTAGE (VGS) = 15V
0
5
10
15
7.5
5.0
2.5
10.0
12.5
15.0
DRAIN-TO-SOURCE VOLTAGE (VDS) (V)
-10V
-15V
AMBIENT TEMPERATURE (TA) = +25oC
GATE-TO-SOURCE VOLTAGE (VGS) = -5V
0
-5
-10
-15
DRAIN-TO-SOURCE VOLTAGE (VDS) (V)
-20
-25
-30
0
-5
-10
-15
-10V
-15V
AMBIENT TEMPERATURE (TA) = +25oC
0
-5
-10
-15
DRAIN-TO-SOURCE VOLTAGE (VDS) (V)
0
-5
-10
-15
GATE-TO-SOURCE VOLTAGE (VGS) = -5V
AMBIENT TEMPERATURE (TA) = +25oC
5V
10V
10V
102
103
104
105
106
107
8
6
4
28
6
4
28
6
4
28
6
4
28
6
4
2
INPUT FREQUENCY (fI) (Hz)
104
103
102
10
1
8
6
4
2
8
6
4
2
8
6
4
2
8
6
4
2
SUPPLY VOLTAGE
(VDD) = 15V
INPUT tr = tf = 20ns
CD = 15pF
CL = 50pF
AMBIENT TEMPERATURE (TA) = +25oC
LOAD CAPACITANCE (CL) (pF)
40
60
80
100
20
SUPPLY VOLTAGE (VDD) = 5V
15V
10V
250
0
200
150
100
50



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com