công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD4027BMS bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện CD4027BMS
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS Dual J-KMaster-Slave Flip-Flop
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

CD4027BMS bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Renesas Technology Corp

  CD4027BMS Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp CD4027BMS Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp CD4027BMS Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp CD4027BMS Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp CD4027BMS Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp CD4027BMS Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp CD4027BMS Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp CD4027BMS Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
CD4027BMS
FN3302 Rev 0.00
Page 3 of 8
December 1992
TABLE 2. AC ELECTRICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
PARAMETER
SYMBOL
CONDITIONS (NOTE 1, 2)
GROUP A
SUBGROUPS TEMPERATURE
LIMITS
UNITS
MIN
MAX
Propagation Delay
Clock To Q, Q
TPHL1
TPLH1
VDD = 5V, VIN = VDD or GND
9
+25oC
-
300
ns
10, 11
+125oC, -55oC
-
405
ns
Propagation Delay
Set To Q Reset To Q
TPLH2
VDD = 5V, VIN = VDD or GND
9
+25oC
-
300
ns
10, 11
+125oC, -55oC
-
405
ns
Propagation Delay
Set To Q, Reset To Q
TPHL3
VDD = 5V, VIN = VDD or GND
9
+25oC
-
400
ns
10, 11
+125oC, -55oC
-
540
ns
Transition Time
TTLH
TTHL
VDD = 5V, VIN = VDD or GND
9
+25oC
-
200
ns
10, 11
+125oC, -55oC
-
270
ns
Maximum Clock Input
Frequency
FCL
VDD = 5V, VIN = VDD or GND
9
+25oC3.5
-
MHz
10, 11
+125oC, -55oC
3.5/1.35
-
MHz
NOTES:
1. VDD = 5V, CL = 50pF, RL = 200K
2. -55oC and +125oC limits guaranteed, 100% testing being implemented.
TABLE 3. ELECTRICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
PARAMETER
SYMBOL
CONDITIONS
NOTES
TEMPERATURE
LIMITS
UNITS
MIN
MAX
Supply Current
IDD
VDD = 5V, VIN = VDD or GND
1, 2
-55oC, +25oC-
1
A
+125oC-
30
A
VDD = 10V, VIN = VDD or GND
1, 2
-55oC, +25oC-
2
A
+125oC-
60
A
VDD = 15V, VIN = VDD or GND
1, 2
-55oC, +25oC-
2
A
+125oC
-
120
A
Output Voltage
VOL
VDD = 5V, No Load
1, 2
+25oC, +125oC,
-55oC
-50
mV
Output Voltage
VOL
VDD = 10V, No Load
1, 2
+25oC, +125oC,
-55oC
-50
mV
Output Voltage
VOH
VDD = 5V, No Load
1, 2
+25oC, +125oC,
-55oC
4.95
-
V
Output Voltage
VOH
VDD = 10V, No Load
1, 2
+25oC, +125oC,
-55oC
9.95
-
V
Output Current (Sink)
IOL5
VDD = 5V, VOUT = 0.4V
1, 2
+125oC0.36
-
mA
-55oC0.64
-
mA
Output Current (Sink)
IOL10
VDD = 10V, VOUT = 0.5V
1, 2
+125oC0.9
-
mA
-55oC1.6
-
mA
Output Current (Sink)
IOL15
VDD = 15V, VOUT = 1.5V
1, 2
+125oC2.4
-
mA
-55oC4.2
-
mA
Output Current (Source)
IOH5A
VDD = 5V, VOUT = 4.6V
1, 2
+125oC-
-0.36
mA
-55oC-
-0.64
mA
Output Current (Source)
IOH5B
VDD = 5V, VOUT = 2.5V
1, 2
+125oC-
-1.15
mA
-55oC-
-2.0
mA
Output Current (Source)
IOH10
VDD = 10V, VOUT = 9.5V
1, 2
+125oC-
-0.9
mA
-55oC-
-1.6
mA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com