công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LIS2DUXS12TR bảng dữ liệu(PDF) 89 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện LIS2DUXS12TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultralow-power accelerometer with Qvar, AI, & anti-aliasing
PDF  104 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LIS2DUXS12TR bảng dữ liệu(HTML) 89 Page - STMicroelectronics

Back Button LIS2DUXS12TR Datasheet HTML 85Page - STMicroelectronics LIS2DUXS12TR Datasheet HTML 86Page - STMicroelectronics LIS2DUXS12TR Datasheet HTML 87Page - STMicroelectronics LIS2DUXS12TR Datasheet HTML 88Page - STMicroelectronics LIS2DUXS12TR Datasheet HTML 89Page - STMicroelectronics LIS2DUXS12TR Datasheet HTML 90Page - STMicroelectronics LIS2DUXS12TR Datasheet HTML 91Page - STMicroelectronics LIS2DUXS12TR Datasheet HTML 92Page - STMicroelectronics LIS2DUXS12TR Datasheet HTML 93Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 89 / 104 page
background image
12.1.5
PEDO_DEB_STEPS_CONF (5Eh)
Pedometer debounce configuration register (R/W)
Table 227. PEDO_DEB_STEPS_CONF register
DEB_
STEP7
DEB_
STEP6
DEB_
STEP5
DEB_
STEP4
DEB_
STEP3
DEB_
STEP2
DEB_
STEP1
DEB_
STEP0
Table 228. PEDO_DEB_STEPS_CONF register description
DEB_STEP[7:0]
Debounce threshold. Minimum number of steps to increment the step counter (debounce).
Default value: 00001010
12.1.6
PEDO_SC_DELTAT_L (AAh) and PEDO_SC_DELTAT_H (ABh)
Time period register for step detection on delta time (R/W)
Table 229. PEDO_SC_DELTAT_L register
PD_SC_7
PD_SC_6
PD_SC_5
PD_SC_4
PD_SC_3
PD_SC_2
PD_SC_1
PD_SC_0
Table 230. PEDO_SC_DELTAT_H register
PD_SC_15
PD_SC_14
PD_SC_13
PD_SC_12
PD_SC_11
PD_SC_10
PD_SC_9
PD_SC_8
Table 231. PEDO_SC_DELTAT_H/L register description
PD_SC_[15:0]
Time period value (1LSB = 6.4 ms)
LIS2DUXS12
Page 0 - embedded advanced features registers
DS14035 - Rev 2
page 89/104



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com