| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32U595QJ bảng dữ liệu(PDF) 111 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U595QJ bảng dữ liệu(HTML) 111 Page - STMicroelectronics |
|
111 / 377 page ![]() - 4 A1 4 H10 F10 D2 G22 D3 - 4 A1 4 D2 PE5 I/O FT_hat - TRACED2, TIM3_CH3, SAI1_CK2, MDF1_CKI3, LCD_G0, TSC_G7_IO4, DCMI_D6/PSSI_D6, FMC_A21, SAI1_SCK_A, EVENTOUT WKUP2, TAMP_IN8/ TAMP_OUT7 - 5 C2 5 E11 D12 E4 C24 E4 - 5 C2 5 E4 PE6 I/O FT_ht - TRACED3, TIM3_CH4, SAI1_D1, LCD_G1, DCMI_D7/PSSI_D7, FMC_A22, SAI1_SD_A, EVENTOUT WKUP3, TAMP_IN3/ TAMP_OUT6 1 6 B1 6 C13 C13 C1 B25 C2 1 6 B1 6 C1 VBAT S - - - - - - - - - - F2 B11 A1 - - - - F2 VSS S - - - - 2 7 C3 7 D12 E11 E3 D23 F4 2 7 C3 7 E3 PC13 I/O FT (2) (3) EVENTOUT WKUP2, RTC_TS/ RTC_OUT1, TAMP_IN1/T AMP_OUT2 3 8 C1 8 E13 A13 D1 C26 B1 3 8 C1 8 D1 PC14- OSC32_IN (PC14) I/O FT_o (2) (3) EVENTOUT OSC32_IN Table 26. STM32U59xxx pin/ball definitions(1) (continued) (continued) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions |