công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32U595QJ bảng dữ liệu(PDF) 115 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32U595QJ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M33 32-bit MCUTrustZone®FPU,240 DMIPS, up to 4 MB Flash, 2.5 MB SRAM, LTDC, MIPI® DSI
PDF  377 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32U595QJ bảng dữ liệu(HTML) 115 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32U595QJ Datasheet HTML 111Page - STMicroelectronics STM32U595QJ Datasheet HTML 112Page - STMicroelectronics STM32U595QJ Datasheet HTML 113Page - STMicroelectronics STM32U595QJ Datasheet HTML 114Page - STMicroelectronics STM32U595QJ Datasheet HTML 115Page - STMicroelectronics STM32U595QJ Datasheet HTML 116Page - STMicroelectronics STM32U595QJ Datasheet HTML 117Page - STMicroelectronics STM32U595QJ Datasheet HTML 118Page - STMicroelectronics STM32U595QJ Datasheet HTML 119Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 115 / 377 page
background image
8
15
H2
26
N9
P10
J2
K17
P2
8
15
H2
26
J2
PC0
I/O
FT_fha
-
LPTIM1_IN1,
OCTOSPIM_P1_IO7,
I2C3_SCL(boot),
SPI2_RDY,
MDF1_SDI4,
USART6_CTS,
LPUART1_RX,
SDMMC1_D5,
SAI2_FS_A,
LPTIM2_IN1,
EVENTOUT
ADC1_IN1,
ADC2_IN1,
ADC4_IN1
9
16
G327
M8
L7
J3
K15 M1
9
16G327
J3
PC1
I/O FT_fhav
-
TRACED0,
LPTIM1_CH1,
SPI2_MOSI,
I2C3_SDA(boot),
MDF1_CKI4,
USART6_CK,
LPUART1_TX,
OCTOSPIM_P1_IO4,
SDMMC2_CK,
SAI1_SD_A,
EVENTOUT
ADC1_IN2,
ADC2_IN2,
ADC4_IN2
Table 26. STM32U59xxx pin/ball definitions(1) (continued) (continued)
Pin number
Pin name
(function
after reset)
Alternate functions
Additional
functions



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More