| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32U595QJ bảng dữ liệu(PDF) 110 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U595QJ bảng dữ liệu(HTML) 110 Page - STMicroelectronics |
|
110 / 377 page ![]() Table 26. STM32U59xxx pin/ball definitions(1) Pin number Pin name (function after reset) Alternate functions Additional functions - 1 B3 1 A13 D10 A1 G20 E5 - 1 B3 1 A1 PE2 I/O FT_ha - TRACECLK, TIM3_ETR, SAI1_CK1, USART6_CK, LCD_R0, TSC_G7_IO1, LPGPIO1_P14, FMC_A23, SAI1_MCLK_A, EVENTOUT - - 2 A2 2 D10 G9 D3 E22 C3 - 2 A2 2 D3 PE3 I/O FT_hat - TRACED0, TIM3_CH1, OCTOSPIM_P1_DQS, USART6_CTS, LCD_R1, TSC_G7_IO2, LPGPIO1_P15, FMC_A19, SAI1_SD_B, EVENTOUT TAMP_IN6/ TAMP_OUT3 - 3 B2 3 F10 J9 C2 F21 B2 - 3 B2 3 C2 PE4 I/O FT_hat - TRACED1, TIM3_CH2, SAI1_D2, MDF1_SDI3, USART6_RTS_DE, LCD_B0, TSC_G7_IO3, DCMI_D4/PSSI_D4, FMC_A20, SAI1_FS_A, EVENTOUT WKUP1, TAMP_IN7/ TAMP_OUT8 |