công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32U535CB bảng dữ liệu(PDF) 263 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32U535CB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M33 MCUTrustZone®FPU,240 DMIPS, up to 512 KB flash memory, 274 KB SRAM
PDF  278 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32U535CB bảng dữ liệu(HTML) 263 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32U535CB Datasheet HTML 259Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 260Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 261Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 262Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 263Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 264Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 265Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 266Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 267Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 263 / 278 page
background image
DS14217 Rev 1
263/278
STM32U535xx
Package information
274
Figure 67. UFBGA64 – Recommended footprint
ddd
-
-
0.080
-
-
0.0031
eee
-
-
0.150
-
-
0.0059
fff
-
-
0.050
-
-
0.0020
1. Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits.
Table 135. UFBGA64 – Mechanical data (continued)
Symbol
millimeters
inches(1)
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
A
0.460
0.530
0.600
0.0181
0.0209
0.0236
Table 136. UFBGA64 - Recommended PCB design rules (0.5 mm pitch BGA)
Dimension
Recommended values
Pitch
0.5
Dpad
0.280 mm
Dsm
0.370 mm typ. (depends on the soldermask
registration tolerance)
Stencil opening
0.280 mm
Stencil thickness
Between 0.100 mm and 0.125 mm
Pad trace width
0.100 mm
BGA_WLCSP_FT_V1
Dsm
Dpad



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com