công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32U535CB bảng dữ liệu(PDF) 262 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32U535CB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M33 MCUTrustZone®FPU,240 DMIPS, up to 512 KB flash memory, 274 KB SRAM
PDF  278 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32U535CB bảng dữ liệu(HTML) 262 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32U535CB Datasheet HTML 258Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 259Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 260Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 261Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 262Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 263Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 264Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 265Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 266Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 262 / 278 page
background image
Package information
STM32U535xx
262/278
DS14217 Rev 1
6.4
UFBGA64 package information
This UFBGA is a 64-ball, 5 x 5 mm, 0.5 mm pitch ultra profile fine pitch ball grid array
package
Figure 66. UFBGA64 – Outline
1. Drawing is not to scale.
A019_ME_V1
Seating plane
A1
eF
F
D
H
Øb (64 balls)
A
E
TOP VIEW
BOTTOM VIEW
1
8
e
A
Y
X
Z
ddd Z
D1
E1
eee
Z Y X
fff
Ø
Ø
M
M
Z
A3
A4
A1 ball
identifier
A1 ball
index area
A2
Table 135. UFBGA64 – Mechanical data
Symbol
millimeters
inches(1)
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
A
0.460
0.530
0.600
0.0181
0.0209
0.0236
A1
0.050
0.080
0.110
0.0020
0.0031
0.0043
A2
0.400
0.450
0.500
0.0157
0.0177
0.0197
A3
0.080
0.130
0.180
0.0031
0.0051
0.0071
A4
0.270
0.320
0.370
0.0106
0.0126
0.0146
b
0.170
0.280
0.330
0.0067
0.0110
0.0130
D
4.850
5.000
5.150
0.1909
0.1969
0.2028
D1
3.450
3.500
3.550
0.1358
0.1378
0.1398
E
4.850
5.000
5.150
0.1909
0.1969
0.2028
E1
3.450
3.500
3.550
0.1358
0.1378
0.1398
e
-
0.500
-
-
0.0197
-
F
0.700
0.750
0.800
0.0276
0.0295
0.0315



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com