công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32U535CB bảng dữ liệu(PDF) 246 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32U535CB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M33 MCUTrustZone®FPU,240 DMIPS, up to 512 KB flash memory, 274 KB SRAM
PDF  278 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32U535CB bảng dữ liệu(HTML) 246 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32U535CB Datasheet HTML 242Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 243Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 244Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 245Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 246Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 247Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 248Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 249Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 250Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 246 / 278 page
background image
Electrical characteristics
STM32U535xx
246/278
DS14217 Rev 1
Figure 52. USART timing diagram in slave mode
5.3.35
SPI characteristics
Unless otherwise specified, the parameters given in the table below are derived from tests
performed under the ambient temperature, fPCLKx frequency and supply voltage conditions
summarized in Table 32.
•
Output speed set to OSPEEDRy[1:0] = 10
•
Capacitive load CL = 30 pF
•
Measurement points done at 0.5 × VDD level
•
I/O compensation cell activated
•
HSLV activated when VDD ≤ 2.7 V
Refer to Section 5.3.14: I/O port characteristics for more details on the input/output alternate
function characteristics (NSS, SCK, MOSI, MISO for SPI).
MSv65387V4
NSS
input
CPHA = 0
CPOL = 0
CPHA = 0
CPOL = 1
TX output
RX input
tsu(RX)
th(RX)
tw(CKL)
tw(CKH)
1/fCK
th(NSS)
tsu(NSS)
tv(TX)
Next bits IN
Last bit OUT
First bit IN
First bit OUT
Next bits OUT
th(TX)
Last bit IN



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com