công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32U535CB bảng dữ liệu(PDF) 243 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32U535CB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M33 MCUTrustZone®FPU,240 DMIPS, up to 512 KB flash memory, 274 KB SRAM
PDF  278 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32U535CB bảng dữ liệu(HTML) 243 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32U535CB Datasheet HTML 239Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 240Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 241Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 242Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 243Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 244Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 245Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 246Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 247Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 243 / 278 page
background image
DS14217 Rev 1
243/278
STM32U535xx
Electrical characteristics
253
5.3.32
Delay block characteristics
Unless otherwise specified, the parameters given in the table below are derived from tests
performed under the ambient temperature, fHCLK frequency and VDD supply voltage
conditions summarized in Table 32.
Table 122. IWDG min/max timeout period at 32 kHz (LSI)(1)
Prescaler divider PR[2:0] bits Min timeout RL[11:0] = 0x000
Max timeout RL[11:0] = 0xFFF
Unit
/4
0
0.125
512
ms
/8
1
0.250
1024
/16
2
0.500
2048
/32
3
1.0
4096
/64
4
2.0
8192
/128
5
4.0
16384
/256
6 or 7
8.0
32768
1. The exact timings still depend on the phasing of the APB interface clock versus the LSI clock, so that there is always a full
RC period of uncertainty.
Table 123. WWDG min/max timeout value at 160 MHz (PCLK)
Prescaler
WDGTB
Min timeout value
Max timeout value
Unit
1
0
0.025
1.638
ms
2
1
0.051
3.276
4
2
0.102
6.553
8
3
0.204
13.107
16
4
0.409
26.214
32
5
0.819
52.428
46
6
1.177
75.366
128
7
3.276
209.715
Table 124. Delay block characteristics(1)
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
tinit
Initial delay
-
350
750
1550
ps
t∆
Unit delay
-
34
41
51
1. Evaluated by characterization. Not tested in production.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com