công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32U535CB bảng dữ liệu(PDF) 215 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32U535CB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M33 MCUTrustZone®FPU,240 DMIPS, up to 512 KB flash memory, 274 KB SRAM
PDF  278 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32U535CB bảng dữ liệu(HTML) 215 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32U535CB Datasheet HTML 211Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 212Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 213Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 214Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 215Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 216Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 217Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 218Page - STMicroelectronics STM32U535CB Datasheet HTML 219Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 215 / 278 page
background image
DS14217 Rev 1
215/278
STM32U535xx
Electrical characteristics
253
12 bits
47
135
512
68
135
100
140
150
145
220
150
330
155
470
180
10 bits
47
128
512
68
130
100
132
150
134
220
140
330
146
470
160
680
176
5
12
1000
200
1500
240
20
2200
320
8 bits
47
123
5
12
68
124
100
125
150
128
220
130
330
137
470
140
680
157
1000
178
1500
204
2200
250
20
3300
313
4700
400
5
36
6800
546
10000
830
68
1. Specified by design. Not tested in production.
2. BOOSTEN and ANASWVDD configured properly according to VDD and VDDA values.
3. Values without external capacitor.
Table 102. Maximum RAIN for 14-bit ADC1(1)(2) (3) (continued)
Resolution
RAIN max (Ω)
Sampling time [ns]
Sampling cycle at 5 MHz Sampling cycle at 55 MHz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com