| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ADN2814XCPZ bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ADN2814XCPZ bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - Analog Devices |
|
24 / 28 page ![]() ADN2814 Preliminary Technical Data Rev. PrA | Page 24 of 28 COARSE DATA RATE READBACK LOOK-UP TABLE Code is the 9-bit value read back from COARSE_RD[8:0]. Table 13. Look-Up Table Code FMID 0 5.1934e+06 1 5.1930e+06 2 5.2930e+06 3 5.3989e+06 4 5.5124e+06 5 5.6325e+06 6 5.7612e+06 7 5.8995e+06 8 6.0473e+06 9 6.2097e+06 10 6.3819e+06 11 6.5675e+06 12 6.7688e+06 13 6.9874e+06 14 7.2262e+06 15 7.4863e+06 16 7.4139e+06 17 7.4135e+06 18 7.5606e+06 19 7.7173e+06 20 7.8852e+06 21 8.0633e+06 22 8.2548e+06 23 8.4586e+06 24 8.6784e+06 25 8.9180e+06 26 9.1736e+06 27 9.4481e+06 28 9.7464e+06 29 1.0068e+07 30 1.0417e+07 31 1.0791e+07 32 1.0387e+07 33 1.0386e+07 34 1.0586e+07 35 1.0798e+07 36 1.1025e+07 37 1.1265e+07 38 1.1522e+07 39 1.1799e+07 40 1.2095e+07 41 1.2419e+07 42 1.2764e+07 43 1.3135e+07 44 1.3538e+07 45 1.3975e+07 46 1.4452e+07 47 1.4973e+07 Code FMID 48 1.4828e+07 49 1.4827e+07 50 1.5121e+07 51 1.5435e+07 52 1.5770e+07 53 1.6127e+07 54 1.6510e+07 55 1.6917e+07 56 1.7357e+07 57 1.7836e+07 58 1.8347e+07 59 1.8896e+07 60 1.9493e+07 61 2.0136e+07 62 2.0833e+07 63 2.1582e+07 64 2.0774e+07 65 2.0772e+07 66 2.1172e+07 67 2.1596e+07 68 2.2049e+07 69 2.2530e+07 70 2.3045e+07 71 2.3598e+07 72 2.4189e+07 73 2.4839e+07 74 2.5527e+07 75 2.6270e+07 76 2.7075e+07 77 2.7950e+07 78 2.8905e+07 79 2.9945e+07 80 2.9655e+07 81 2.9654e+07 82 3.0242e+07 83 3.0869e+07 84 3.1541e+07 85 3.2253e+07 86 3.3019e+07 87 3.3834e+07 88 3.4714e+07 89 3.5672e+07 90 3.6694e+07 91 3.7792e+07 92 3.8985e+07 93 4.0273e+07 94 4.1666e+07 95 4.3164e+07 Code FMID 96 4.1547e+07 97 4.1544e+07 98 4.2344e+07 99 4.3191e+07 100 4.4099e+07 101 4.5060e+07 102 4.6090e+07 103 4.7196e+07 104 4.8378e+07 105 4.9678e+07 106 5.1055e+07 107 5.2540e+07 108 5.4150e+07 109 5.5899e+07 110 5.7810e+07 111 5.9890e+07 112 5.9311e+07 113 5.9308e+07 114 6.0485e+07 115 6.1739e+07 116 6.3081e+07 117 6.4506e+07 118 6.6038e+07 119 6.7669e+07 120 6.9427e+07 121 7.1344e+07 122 7.3388e+07 123 7.5585e+07 124 7.7971e+07 125 8.0546e+07 126 8.3333e+07 127 8.6328e+07 128 8.3095e+07 129 8.3087e+07 130 8.4689e+07 131 8.6383e+07 132 8.8198e+07 133 9.0120e+07 134 9.2179e+07 135 9.4392e+07 136 9.6757e+07 137 9.9356e+07 138 1.0211e+08 139 1.0508e+08 140 1.0830e+08 141 1.1180e+08 142 1.1562e+08 143 1.1978e+08 Code FMID 144 1.1862e+08 145 1.1862e+08 146 1.2097e+08 147 1.2348e+08 148 1.2616e+08 149 1.2901e+08 150 1.3208e+08 151 1.3534e+08 152 1.3885e+08 153 1.4269e+08 154 1.4678e+08 155 1.5117e+08 156 1.5594e+08 157 1.6109e+08 158 1.6667e+08 159 1.7266e+08 160 1.6619e+08 161 1.6617e+08 162 1.6938e+08 163 1.7277e+08 164 1.7640e+08 165 1.8024e+08 166 1.8436e+08 167 1.8878e+08 168 1.9351e+08 169 1.9871e+08 170 2.0422e+08 171 2.1016e+08 172 2.1660e+08 173 2.2360e+08 174 2.3124e+08 175 2.3956e+08 176 2.3724e+08 177 2.3723e+08 178 2.4194e+08 179 2.4695e+08 180 2.5233e+08 181 2.5802e+08 182 2.6415e+08 183 2.7067e+08 184 2.7771e+08 185 2.8538e+08 186 2.9355e+08 187 3.0234e+08 188 3.1188e+08 189 3.2218e+08 190 3.3333e+08 191 3.4531e+08 |