công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SC5178R bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 2SC5178R
Giải thích chi tiết về linh kiện  SILICON TRANSISTOR
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SC5178R bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Renesas Technology Corp

Back Button 2SC5178R Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SC5178R Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SC5178R Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SC5178R Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SC5178R Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp 2SC5178R Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp 2SC5178R Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp 2SC5178R Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp 2SC5178R Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
6
2SC5178R
VCE = 2 V, IC = 1 mA, Zo = 50
Ω
FREQUENCY
S11
S21
S12
S22
(MHz)
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
200.00
0.955
–8.7
3.382
169.5
0.029
81.7
0.997
–6.3
400.00
0.941
–17.7
3.329
159.3
0.054
77.2
0.976
–12.6
600.00
0.899
–25.9
3.274
149.7
0.075
71.5
0.953
–19.0
800.00
0.864
–35.3
3.246
139.5
0.102
65.9
0.927
–25.7
1000.00
0.824
–45.2
3.188
129.4
0.121
60.3
0.901
–31.9
1200.00
0.757
–54.2
3.101
119.3
0.143
54.1
0.860
–37.5
1400.00
0.695
–63.4
2.976
110.2
0.168
43.6
0.800
–44.8
1600.00
0.623
–73.6
2.797
99.8
0.177
40.5
0.760
–50.0
1800.00
0.548
–81.4
2.721
91.7
0.198
37.2
0.717
–56.2
2000.00
0.503
–92.5
2.601
83.9
0.198
32.3
0.670
–61.8
2200.00
0.429
–102.0
2.430
76.0
0.201
28.3
0.616
–66.6
2400.00
0.392
–112.4
2.376
68.4
0.228
23.9
0.561
–72.4
2600.00
0.310
–127.2
2.269
61.2
0.221
20.4
0.524
–77.6
2800.00
0.289
–140.6
2.134
54.4
0.224
13.3
0.509
–82.8
3000.00
0.248
–159.0
2.112
48.0
0.228
10.6
0.498
–90.5
VCE = 2 V, IC = 3 mA, Zo = 50
Ω
FREQUENCY
S11
S21
S12
S22
(MHz)
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
200.00
0.877
–14.6
8.210
162.6
0.026
74.3
0.971
–10.2
400.00
0.807
–28.4
7.644
147.0
0.049
78.5
0.924
–19.7
600.00
0.723
–40.8
6.973
133.6
0.070
67.8
0.850
–28.0
800.00
0.624
–52.1
6.331
120.8
0.087
56.4
0.771
–34.5
1000.00
0.531
–61.9
5.727
109.6
0.101
54.9
0.703
–40.6
1200.00
0.442
–72.6
5.160
100.0
0.116
49.8
0.651
–45.6
1400.00
0.380
–80.4
4.647
91.6
0.122
47.8
0.589
–50.6
1600.00
0.292
–88.6
4.192
83.0
0.138
44.6
0.525
–54.8
1800.00
0.249
–98.4
3.880
76.1
0.153
40.2
0.487
–60.1
2000.00
0.208
–112.1
3.553
69.5
0.161
42.0
0.461
–63.6
2200.00
0.167
–122.0
3.276
63.0
0.172
37.5
0.427
–68.2
2400.00
0.142
–144.3
3.074
56.9
0.191
36.8
0.392
–72.2
2600.00
0.115
–170.2
2.915
51.4
0.180
33.3
0.359
–80.1
2800.00
0.140
165.8
2.697
45.6
0.192
28.3
0.332
–85.2
3000.00
0.154
134.5
2.606
40.2
0.203
26.6
0.330
–91.8



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com