công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SC5178R bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 2SC5178R
Giải thích chi tiết về linh kiện  SILICON TRANSISTOR
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SC5178R bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Renesas Technology Corp

Back Button 2SC5178R Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SC5178R Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SC5178R Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SC5178R Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SC5178R Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp 2SC5178R Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp 2SC5178R Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp 2SC5178R Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp 2SC5178R Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
4
2SC5178R
S PARAMETERS
VCE = 1 V, IC = 1 mA, Zo = 50
Ω
FREQUENCY
S11
S21
S12
S22
(MHz)
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
200.00
0.954
–9.5
3.362
168.9
0.026
77.0
0.989
–6.9
400.00
0.933
–19.1
3.305
158.2
0.061
76.5
0.972
–13.5
600.00
0.902
–28.3
3.251
148.3
0.084
68.1
0.941
–20.5
800.00
0.855
–38.2
3.204
137.6
0.106
63.3
0.917
–27.6
1000.00
0.798
–48.3
3.113
126.9
0.150
54.1
0.890
–34.5
1200.00
0.739
–59.2
3.032
116.5
0.170
53.5
0.842
–40.8
1400.00
0.667
–69.1
2.892
107.3
0.178
45.2
0.769
–47.5
1600.00
0.597
–77.4
2.719
96.6
0.195
37.7
0.729
–52.4
1800.00
0.519
–87.9
2.626
88.5
0.213
31.8
0.675
–60.3
2000.00
0.472
–97.7
2.484
80.5
0.223
31.7
0.634
–64.6
2200.00
0.413
–110.8
2.345
72.8
0.233
24.9
0.582
–70.9
2400.00
0.365
–123.4
2.255
64.6
0.238
18.9
0.530
–77.0
2600.00
0.306
–135.0
2.169
58.1
0.249
14.2
0.496
–83.0
2800.00
0.280
–154.3
2.015
51.3
0.254
14.6
0.452
–88.0
3000.00
0.259
–174.4
1.982
44.3
0.239
10.0
0.461
–99.2
VCE = 1 V, IC = 3 mA, Zo = 50
Ω
FREQUENCY
S11
S21
S12
S22
(MHz)
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
200.00
0.878
–16.5
8.193
161.7
0.030
68.5
0.968
–11.6
400.00
0.789
–31.1
7.559
145.1
0.054
72.2
0.899
–22.2
600.00
0.694
–45.0
6.833
130.9
0.075
64.4
0.816
–30.8
800.00
0.589
–56.7
6.147
118.1
0.095
53.7
0.727
–38.1
1000.00
0.501
–69.1
5.496
106.8
0.115
53.5
0.673
–45.4
1200.00
0.423
–80.2
4.936
96.9
0.120
52.5
0.600
–49.8
1400.00
0.340
–90.7
4.427
88.7
0.140
47.1
0.537
–54.3
1600.00
0.280
–100.1
3.975
80.0
0.141
41.7
0.496
–60.1
1800.00
0.221
–114.0
3.672
73.1
0.163
40.1
0.437
–66.0
2000.00
0.196
–125.8
3.347
66.4
0.181
34.6
0.419
–69.6
2200.00
0.157
–142.7
3.066
60.4
0.176
33.4
0.374
–75.8
2400.00
0.160
–168.6
2.893
53.8
0.199
30.6
0.333
–76.7
2600.00
0.135
162.2
2.715
48.4
0.202
28.2
0.304
–85.6
2800.00
0.181
148.5
2.530
42.5
0.214
29.8
0.284
–92.0
3000.00
0.204
127.6
2.438
36.8
0.218
24.2
0.287
–99.7



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com