công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BLE121LR bảng dữ liệu(PDF) 32 Page - Silicon Laboratories

tên linh kiện BLE121LR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Renamed "Bluetooth Smart" to "Bluetooth Low Energy" according to the official Bluetooth SIG nomenclature
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SILABS [Silicon Laboratories]
Trang chủ  http://www.silabs.com
Logo SILABS - Silicon Laboratories

BLE121LR bảng dữ liệu(HTML) 32 Page - Silicon Laboratories

Back Button BLE121LR Datasheet HTML 27Page - Silicon Laboratories BLE121LR Datasheet HTML 28Page - Silicon Laboratories BLE121LR Datasheet HTML 29Page - Silicon Laboratories BLE121LR Datasheet HTML 30Page - Silicon Laboratories BLE121LR Datasheet HTML 31Page - Silicon Laboratories BLE121LR Datasheet HTML 32Page - Silicon Laboratories BLE121LR Datasheet HTML 33Page - Silicon Laboratories BLE121LR Datasheet HTML 34Page - Silicon Laboratories BLE121LR Datasheet HTML 35Page - Silicon Laboratories  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 32 / 35 page
background image
Silicon Labs
Page 32 of 35
• Le module transmetteur ne doit pas être installé ou utilisé en concomitance avec une autre antenne
ou un autre transmetteur.
Tant q
ue ces deux conditions sont réunies, il n’est pas nécessaire de procéder à des tests supplémentaires
sur le transmetteur. Cependant, l’intégrateur est responsable des tests effectués sur le produit final afin de se
mettre en conformité avec d’éventuelles exigences complémentaires lorsque le module est installé (exemple :
émissions provenant d’appareils numériques, exigences vis-à-vis de périphériques informatiques, etc.)
REMARQUE IMPORTANTE :
En cas d’inobservance de ces conditions (en ce qui concerne certaines
configurations ou l’emplacement du dispositif à proximité d’un autre émetteur), les autorisations de FCC et
d’Industrie Canada ne seront plus considérées valables et l’identification de FCC et le numéro de certification
d’IC ne pourront pas être utilisés sur le produit final. Dans ces cas, l’intégrateur OEM sera chargé d’évaluer à
nouveau le produit final (y compris l’émetteur) et d’obtenir une autorisation indépendante de FCC et
d’Industrie Canada.
Étiquetage du produit final
Le module BLE121LR est étiqueté avec sa propre identification FCC et son propre numéro de certification IC.
Si l’identification FCC et le numéro de certification IC ne sont pas visibles lorsque le module est installé à
l’intérieur d’un autre dispositif, la partie externe du dispositif dans lequel le module est installé devra
également présenter une étiquette faisant référence au module inclus. Dans ce cas, le produit final devra être
étiqueté sur une zone visible avec les informations suivantes :
« Contient module émetteur identification FCC : QOQBLE121LR »
« Contient module émetteur IC : 5123A-BGTBLE121LR »
ou
« Contient identification FCC : QOQBLE121LR »
« Contient IC : 5123A-BGTBLE121LR »
Dans le guid
e d’utilisation du produit final, l’intégrateur OEM doit s’abstenir de fournir des informations à
l’utilisateur final portant sur les procédures à suivre pour installer ou retirer ce module RF ou pour changer les
paramètres RF.
.
11.3 CE
The BLE121LR is tested against the relevant harmonized standards and is compliant with the essential
requirements and other relevant requirements of the Radio Equipment Directive (RED)(2014/53/EU).
Please notice that every end-product integrating the BLE121LR module will need to perform the radio EMC
tests on the end-product, according to EN 301 489-17. It is ultimately the responsibility of the manufacturer to
ensure the compliance of the end-product as a whole. The specific product assembly may have an impact to
RF radiated characteristics, and manufacturers should carefully consider RF radiated testing with the end-
product assembly.
The module is entitled to carry the CE mark, and a formal Declaration of Conformity (DoC) is available at the
product web page which is reachable starting from www.silabs.com.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35