công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SPX3940AM3-2.5/ bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Sipex Corporation

tên linh kiện SPX3940AM3-2.5/
Giải thích chi tiết về linh kiện  1A Low Dropout Voltage Regulator Fixed Output, Fast Response
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIPEX [Sipex Corporation]
Trang chủ  http://www.sipex.com
Logo SIPEX - Sipex Corporation

SPX3940AM3-2.5/ bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Sipex Corporation

Back Button SPX3940AM3-2.5/ Datasheet HTML 3Page - Sipex Corporation SPX3940AM3-2.5/ Datasheet HTML 4Page - Sipex Corporation SPX3940AM3-2.5/ Datasheet HTML 5Page - Sipex Corporation SPX3940AM3-2.5/ Datasheet HTML 6Page - Sipex Corporation SPX3940AM3-2.5/ Datasheet HTML 7Page - Sipex Corporation SPX3940AM3-2.5/ Datasheet HTML 8Page - Sipex Corporation SPX3940AM3-2.5/ Datasheet HTML 9Page - Sipex Corporation SPX3940AM3-2.5/ Datasheet HTML 10Page - Sipex Corporation SPX3940AM3-2.5/ Datasheet HTML 11Page - Sipex Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
9
Date: 5/25/04
SPX3940 1A Low Dropout Voltage Regulator
© Copyright 2004 Sipex Corporation
A
A2
A1
SIDE VIEW
A
A
Seating Plane
C
c
WITH PLATING
BASE METAL
b
E
E1
e
e1
D
b
1
2
3
L1
L
Gauge Plane
VIEW C
SEE VIEW C
B
B
0.89
-
1.12
0.01
-
0.10
Dimensions in (mm)
3 PIN SOT-23
JEDEC TO-236
(AB) Variation
0.88
0.95
1.02
0.30
-
0.50
0.08
-
0.20
0.40
0.50
0.60
0.54 REF
0º
-
8º
A
A1
A2
b
c
D
E
E1
L
L1
Ø
MIN
NOM MAX
2.80
2.90
3.04
2.10
-
2.64
1.20
1.30
1.40
e
e1
0.95 BSC
1.90 BSC
SECTION B-B
VIEW A-A
Seating Plane
Ø
3 PIN SOT-23
PACKAGE: 3 PIN SOT-23



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com