công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB90F474LPF bảng dữ liệu(PDF) 62 Page - fujitsu semiconductor

tên linh kiện MB90F474LPF
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Proprietary Microcontroller
PDF  118 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FUJITSU [fujitsu semiconductor]
Trang chủ  
Logo FUJITSU - fujitsu semiconductor

MB90F474LPF bảng dữ liệu(HTML) 62 Page - fujitsu semiconductor

Back Button MB90F474LPF Datasheet HTML 58Page - fujitsu semiconductor MB90F474LPF Datasheet HTML 59Page - fujitsu semiconductor MB90F474LPF Datasheet HTML 60Page - fujitsu semiconductor MB90F474LPF Datasheet HTML 61Page - fujitsu semiconductor MB90F474LPF Datasheet HTML 62Page - fujitsu semiconductor MB90F474LPF Datasheet HTML 63Page - fujitsu semiconductor MB90F474LPF Datasheet HTML 64Page - fujitsu semiconductor MB90F474LPF Datasheet HTML 65Page - fujitsu semiconductor MB90F474LPF Datasheet HTML 66Page - fujitsu semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 62 / 118 page
background image
MB90470 Series
62
(1) Register List
PWCSR0 to PWCSR2 (PWC control/status registers)
PWCR0 to PWCR2 (PWC data buffer registers)
DIVR0 to DIVR2 (Divider control register)
000077H
00007BH
00007FH
Read/write
Default value
000076H
00007AH
00007EH
Read/write
Default value
000079H
00007DH
000081H
Read/write
Default value
000078H
00007CH
000080H
Read/write
Default value
000082H
000084H
000086H
Read/write
Default value
(R/W)
(R/W)
(R/W)
15
0
87
DIVR0 to DIVR2
PWCSR0 to PWCSR2
PWC0 to PWC2
(R/W)
( 0 )
( R )
( 0 )
(R/W)
( 0 )
(R/W)
( 0 )
(R/W)
( 0 )
( R )
( 0 )
(
 )
( X )
15
14
13
12
11
10
9
8
STOP
(R/W)
( 0 )
STRT
EDIR
EDIE
OVIR
OVIE
ERR
Reserved
(R/W)
( 0 )
(R/W)
( 0 )
(R/W)
( 0 )
(R/W)
( 0 )
(R/W)
( 0 )
(R/W)
( 0 )
(R/W)
( 0 )
76
5
4
3
2
1
0
CKS0
(R/W)
( 0 )
CKS1
PIS1
PIS0
S/C
MOD2
MOD1
MOD0
(R/W)
( 0 )
(R/W)
( 0 )
(R/W)
( 0 )
(R/W)
( 0 )
(R/W)
( 0 )
(R/W)
( 0 )
(R/W)
( 0 )
15
14
13
12
11
10
9
8
D14
(R/W)
( 0 )
D15
D13
D12
D11
D10
D9
D8
(R/W)
( 0 )
(R/W)
( 0 )
(R/W)
( 0 )
(R/W)
( 0 )
(R/W)
( 0 )
(R/W)
( 0 )
(R/W)
( 0 )
76
5
4
3
2
1
0
D6
(R/W)
( 0 )
D7
D5
D4
D3
D2
D1
D0
(
 )
( X )
(
 )
( X )
(
 )
( X )
(
 )
( X )
(
 )
( X )
(R/W)
( 0 )
(R/W)
( 0 )
76
5
4
3
2
1
0
(
 )
( X )

DIV1
DIV0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com