| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MPC8280CVVIX bảng dữ liệu(PDF) 71 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC8280CVVIX bảng dữ liệu(HTML) 71 Page - NXP Semiconductors |
|
71 / 83 page ![]() MPC8280 PowerQUICC II Family Hardware Specifications, Rev. 2 Freescale Semiconductor 71 Pinout PB15/FCC3_MII_TX_ER/RXD2 U242 PB16/FCC3_MII_RMII_RX_ER/CLK18 R222 PB17/FCC3_MII_RX_DV/CLK17/ FCC3_RMII_CRS_DV R232 PB18/FCC2_MII_HDLC_RXD3/ L1CLKOD2/L1RXD2A2 FCC2_UT8_RXD4 M232 PB19FCC2_MII_HDLC_RXD2/ L1RQD2/L1RXD3A2 FCC2_UT8_RXD5 L242 PB20/FCC2_MII_HDLC_RMII_RXD1/ L1RSYNCD2 FCC2_UT8_RXD6 K242 PB21//FCC2_MII_HDLC_RMII_RXD0/ FCC2_TRAN_RXD/L1TSYNCD2/ L1GNTD2 FCC2_UT8_RXD7 L212 PB22/FCC2_MII_HDLC_RMII_TXD0/ FCC2_TXD/FCC2_RMII_TXD0/ L1RXDD2 FCC2_UT8_TXD7 P252 PB23/FCC2_MII_HDLC_TXD1/ L1RXD2A1/L1TXDD2/ FCC2_RMII_TXD1 FCC2_UT8_TXD6 N252 PB24/FCC2_MII_HDLC_TXD2/ L1RSYNCC2 FCC2_UT8_TXD5 E262 PB25/FCC2_MII_HDLC_TXD3/ L1TSYNCC2/L1GNTC2 FCC2_UT8_TXD4 H232 PB26/FCC2_MII_CRS/L1RXDC2 FCC2_UT8_TXD1 C262 PB27/FCC2_MII_COL/L1TXDC2 FCC2_UT8_TXD0 B262 PB28/FCC2_MII_RX_ER/FCC2_RMII_RX_ER/ FCC2_RTS/L1TSYNCB2/L1GNTB2/TXD1 A222 PB29/L1RSYNCB2/ FCC2_MII_TX_EN/FCC2_RMII_TX_EN FCC2_UTM_RXCLAV/ FCC2_UTS_RXCLAV A212 PB30/FCC2_MII_RX_DV/L1RXDB2/ FCC2_RMII_CRS_DV FCC2_UT_TXSOC E202 PB31/FCC2_MII_TX_ER/L1TXDB2 FCC2_UT_RXSOC C202 PC0/DREQ1/BRGO7/SMSYN2/ L1CLKOA2 AE222 PC1/DREQ2/SPISEL/BRGO6/L1RQA2 AA192 PC2/FCC3_CD/DONE2 FCC2_UT8_TXD3 AF242 PC3/FCC3_CTS/DACK2/CTS4/ USB_RP FCC2_UT8_TXD2 AE252 PC4/SI2_L1ST4/FCC2_CD FCC2_UTM_RXENB/ FCC2_UTS_RXENB AB222 Table 25. MPC8275 and MPC8270 (VR and ZQ Packages) Pinout List (continued) Pin Name Ball MPC8275/MPC8270 MPC8275 only |