công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC8280CVRFX bảng dữ liệu(PDF) 25 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện MPC8280CVRFX
Giải thích chi tiết về linh kiện  PowerQUICC II Family Hardware Specifications
PDF  83 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

MPC8280CVRFX bảng dữ liệu(HTML) 25 Page - NXP Semiconductors

Back Button MPC8280CVRFX Datasheet HTML 21Page - NXP Semiconductors MPC8280CVRFX Datasheet HTML 22Page - NXP Semiconductors MPC8280CVRFX Datasheet HTML 23Page - NXP Semiconductors MPC8280CVRFX Datasheet HTML 24Page - NXP Semiconductors MPC8280CVRFX Datasheet HTML 25Page - NXP Semiconductors MPC8280CVRFX Datasheet HTML 26Page - NXP Semiconductors MPC8280CVRFX Datasheet HTML 27Page - NXP Semiconductors MPC8280CVRFX Datasheet HTML 28Page - NXP Semiconductors MPC8280CVRFX Datasheet HTML 29Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 83 page
background image
MPC8280 PowerQUICC II Family Hardware Specifications, Rev. 2
Freescale Semiconductor
25
AC Electrical Characteristics
This table is a representation of the information in Table 15.
Figure 12. Internal Tick Spacing for Memory Controller Signals
NOTE
The UPM machine outputs change on the internal tick determined by the
memory controller programming; the AC specifications are relative to the
internal tick. Note that SDRAM and GPCM machine outputs change on
CLKin’s rising edge.
6.3
JTAG Timings
This table lists the JTAG timings.
Table 15. Tick Spacing for Memory Controller Signals
PLL Clock Ratio
Tick Spacing (T1 Occurs at the Rising Edge of CLKin)
T2
T3
T4
1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6
1/4 CLKin
1/2 CLKin
3/4 CLKin
1:2.5
3/10 CLKin
1/2 CLKin
8/10 CLKin
1:3.5
4/14 CLKin
1/2 CLKin
11/14 CLKin
Table 16. JTAG Timings1
Parameter
Symbol2
Min
Max
Unit
Notes
JTAG external clock frequency of operation
fJTG
033.3
MHz
—
JTAG external clock cycle time
tJTG
30
—
ns
—
JTAG external clock pulse width measured at 1.4V
tJTKHKL
15
—
ns
—
JTAG external clock rise and fall times
tJTGR and
tJTGF
05
ns
6
TRST assert time
tTRST
25
—
ns
3, 6
Input setup times
Boundary-scan data
TMS, TDI
tJTDVKH
tJTIVKH
4
4
—
—
ns
ns
4, 7
4, 7
CLKin
T1
T2
T3
T4
CLKin
T1
T2
T3
T4
for 1:2.5
for 1:3.5
CLKin
T1
T2
T3
T4
for 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com