| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LM317BT bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM317BT bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - STMicroelectronics |
|
15 / 34 page ![]() Table 7. TO-220 (single gauge) mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A 4.40 4.60 b 0.61 0.88 b1 1.14 1.70 c 0.48 0.70 D 15.25 15.75 E 10.00 10.40 e 2.40 2.70 e1 4.95 5.15 F 0.51 0.60 H1 6.20 6.60 J1 2.40 2.72 L 13.00 14.00 L1 3.50 3.93 L20 16.40 L30 28.90 ∅P 3.75 3.85 Q 2.65 2.95 LM217, LM317 TO-220 (single gauge) package information DS0433 - Rev 22 page 15/34 |