| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L7805CV bảng dữ liệu(PDF) 40 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L7805CV bảng dữ liệu(HTML) 40 Page - STMicroelectronics |
|
40 / 55 page ![]() Table 22. DPAK mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A 2.20 2.40 A1 0.90 1.10 A2 0.03 0.23 b 0.64 0.90 b4 5.20 5.40 c 0.45 0.60 c2 0.48 0.60 D 6.00 6.20 D1 5.10 E 6.40 6.60 E1 4.70 e 2.28 e1 4.40 4.60 H 9.35 10.10 L 1.00 1.50 (L1) 2.80 L2 0.80 L4 0.60 1.00 R 0.20 V2 0° 8° L78 DPAK package information DS0422 - Rev 36 page 40/55 |