công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L99DZ100GP bảng dữ liệu(PDF) 170 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện L99DZ100GP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Automotive door module with LIN and HS-CAN (L99DZ100G) or HS-CAN supporting selective wake up (L99DZ100GP)
PDF  197 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L99DZ100GP bảng dữ liệu(HTML) 170 Page - STMicroelectronics

Back Button L99DZ100GP Datasheet HTML 166Page - STMicroelectronics L99DZ100GP Datasheet HTML 167Page - STMicroelectronics L99DZ100GP Datasheet HTML 168Page - STMicroelectronics L99DZ100GP Datasheet HTML 169Page - STMicroelectronics L99DZ100GP Datasheet HTML 170Page - STMicroelectronics L99DZ100GP Datasheet HTML 171Page - STMicroelectronics L99DZ100GP Datasheet HTML 172Page - STMicroelectronics L99DZ100GP Datasheet HTML 173Page - STMicroelectronics L99DZ100GP Datasheet HTML 174Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 170 / 197 page
background image
SPI Registers
L99DZ100G, L99DZ100GP
170/197
DS11546 Rev 5
7.4.15
Control Register CR23 (0x17)
7.4.16
Control Register CR24 (0x18)
Table 124. Control Register CR23
23
22
21
20
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 98765
43210
Bit name
Reserved
Reset
0
0
0
0
0000
00000
000000
00000
Access
R/W
Table 125. CR23 signals description
Bit
Name
Description
23:18
Reserved
—
17:0
EXT_ID_x
Extended CAN Identifier
Definition of Extended CAN Identifier which will cause a wake-up (WUF)
To enable wake-up frame detection on Extended CAN Identifier also CAN_IDE (Control
Register 24, bit 22) must be set
ID Bits are maskable in CR25
Table 126. Control Register CR24
23
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 987
6543
210
Bit name
Reset
0
0
0
0
101
00000
00000
0000
000
Access
R/W
Table 127. CR24 signals description
Bit
Name
Description
23
Reserved
—
22
CAN_IDE
Enable CAN wake-up frame detection on Extended Identifier
0: CAN Identifier matching based on CAN Standard Message Format (default)
1: CAN Identifier Matching based on CAN Extended Message Format



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com