công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AT24C256B bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ATMEL Corporation

tên linh kiện AT24C256B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Two-wire Serial EEPROM 256K (32,768 x 8)
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

AT24C256B bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ATMEL Corporation

  AT24C256B Datasheet HTML 1Page - ATMEL Corporation AT24C256B Datasheet HTML 2Page - ATMEL Corporation AT24C256B Datasheet HTML 3Page - ATMEL Corporation AT24C256B Datasheet HTML 4Page - ATMEL Corporation AT24C256B Datasheet HTML 5Page - ATMEL Corporation AT24C256B Datasheet HTML 6Page - ATMEL Corporation AT24C256B Datasheet HTML 7Page - ATMEL Corporation AT24C256B Datasheet HTML 8Page - ATMEL Corporation AT24C256B Datasheet HTML 9Page - ATMEL Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 18 page
background image
2
AT24C256B
5080A–SEEPR–9/04
Figure 1. Block Diagram
Absolute Maximum Ratings*
Operating Temperature
......................................−55°C to +125°C
*NOTICE:
Stresses beyond those listed under “Absolute
Maximum Ratings” may cause permanent dam-
age to the device. This is a stress rating only;
functional operation of the device at these or any
other conditions beyond those indicated in the
operational sections of this specification is not
implied. Exposure to absolute maximum rating
conditions for extended periods may affect device
reliability.
Storage Temperature
.........................................−65°C to +150°C
Voltage on Any Pin
with Respect to Ground
........................................ −1.0V to +5.0V
Maximum Operating Voltage ............................................ 4.3V
DC Output Current........................................................ 5.0 mA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com