công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AT24C256B bảng dữ liệu (PDF) - ATMEL Corporation

AT24C256B Datasheet PDF - ATMEL Corporation
tên linh kiện AT24C256B
tải về  AT24C256B tải về
kích thước tập tin   563.07 Kbytes
Page   18 Pages
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện Two-wire Serial EEPROM 256K (32,768 x 8)

AT24C256B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
AT24C256B Datasheet PDF - ATMEL Corporation

tên linh kiện AT24C256B
tải về  AT24C256B Click to download

kích thước tập tin   563.07 Kbytes
Page   18 Pages
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện Two-wire Serial EEPROM 256K (32,768 x 8)

AT24C256B bảng dữ liệu (HTML) - ATMEL Corporation


AT24C256B Thông tin chi tiết sản phẩm

Description

The AT24C256B provides 262,144 bits of serial electrically erasable and programmable read-only memory (EEPROM) organized as 32,768 words of 8 bits each. The device’s cascadable feature allows up to eight devices to share a common two-wire bus. The device is optimized for use in many industrial and commercial applications where low-power and low-voltage operation are essential. The devices are available in space-saving 8-lead JEDEC PDIP, 8-lead JEDEC SOIC, 8-lead Ultra Thin SAP, 8-lead TSSOP, and 8-ball dBGA2 packages. In addition, the entire family is available in a 1.8V (1.8V to 5.5V) version.



Features

• Low-voltage and Standard-voltage Operation

   – 1.8 (VCC = 1.8V to 5.5V)

• Internally Organized as 32,768 x 8

• Two-wire Serial Interface

• Schmitt Trigger, Filtered Inputs for Noise Suppression

• Bidirectional Data Transfer Protocol

• 1 MHz (5.0V, 2.7V, 2.5V), and 400 kHz (1.8V) Compatibility

• Write Protect Pin for Hardware and Software Data Protection

• 64-byte Page Write Mode (Partial Page Writes Allowed)

• Self-timed Write Cycle (5 ms Max)

• High Reliability

   – Endurance: One Million Write Cycles

   – Data Retention: 40 Years

• Lead-free/Halogen-free Devices Available

• 8-lead JEDEC PDIP, 8-lead JEDEC SOIC, EIAJ SOIC, 8-lead Ultra Thin Small Array Package (SAP), 8-lead TSSOP, and 8-ball dBGA2 Packages

• Die Sales: Wafer Form, Waffle Pack and Bumped Wafers



 




Số phần tương tự - AT24C256B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ATMEL Corporation
AT24C256B ATMEL-AT24C256B Datasheet
712Kb / 21P
Two-wire Serial EEPROM 256K (32,768 x 8)
AT24C256B ATMEL-AT24C256B Datasheet
980Kb / 24P
Two-wire Serial EEPROM 256K (32,768 x 8)
AT24C256B ATMEL-AT24C256B Datasheet
726Kb / 24P
Two-wire Serial EEPROM
AT24C256B-PU ATMEL-AT24C256B-PU Datasheet
980Kb / 24P
Two-wire Serial EEPROM 256K (32,768 x 8)
AT24C256B-PU ATMEL-AT24C256B-PU Datasheet
726Kb / 24P
Two-wire Serial EEPROM
More results


Mô tả tương tự - AT24C256B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ATMEL Corporation
AT24C128SC ATMEL-AT24C128SC Datasheet
261Kb / 13P
Two-wire Serial EEPROM Smart Card Modules 128K (16,384 x 8) 256 (32,768 x 8)
AT24C164 ATMEL-AT24C164_06 Datasheet
441Kb / 17P
Two-Wire Serial EEPROM 16K (2048 x 8)
AT24C256B ATMEL-AT24C256B_07 Datasheet
712Kb / 21P
Two-wire Serial EEPROM 256K (32,768 x 8)
AT24C01B ATMEL-AT24C01B_08 Datasheet
634Kb / 25P
Two-wire Serial EEPROM 1K (128 x 8)
AT24C1024B ATMEL-AT24C1024B_08 Datasheet
1Mb / 25P
Two-wire Serial EEPROM 1M (131,072 x 8)
AT24C256B ATMEL-AT24C256B_08 Datasheet
980Kb / 24P
Two-wire Serial EEPROM 256K (32,768 x 8)
AT24C256C ATMEL-AT24C256C Datasheet
416Kb / 23P
Two-wire Serial EEPROM 256K (32,768 x 8)
logo
Renesas Technology Corp
R1EX24256BSAS0G RENESAS-R1EX24256BSAS0G Datasheet
509Kb / 18P
Two-wire serial interface 256k EEPROM
R1EX24256BSAS0A RENESAS-R1EX24256BSAS0A_15 Datasheet
417Kb / 18P
Two-wire serial interface 256k EEPROM (32-kword ??8-bit)
logo
AiT Semiconductor Inc.
A24C256 AITSEMI-A24C256 Datasheet
710Kb / 19P
MEMORY EEPROM 256k bits (32768 X 8) TWO-WIRE SERIAL
REV2.2
More results




Giới thiệu về ATMEL Corporation


Atmel Corporation là một công ty bán dẫn của Mỹ được thành lập vào năm 1984.
Công ty là nhà cung cấp hàng đầu các bộ vi điều khiển, giải pháp cảm ứng và các sản phẩm bán dẫn khác cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường tiêu dùng, công nghiệp và ô tô.
Các sản phẩm của Atmel được biết đến với yếu tố hình thức nhỏ, mức tiêu thụ năng lượng thấp và hiệu suất cao.
Năm 2016, Atmel đã được Microchip Technology Inc., nhà cung cấp hàng đầu về vi điều khiển và chất bán dẫn tương tự.
Thương hiệu và công nghệ Atmel tiếp tục được phát triển và bán như một phần của danh mục sản phẩm của Microchip.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com