công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GF7NC60HD bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện GF7NC60HD
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 14 A, 600 V, very fast IGBT with Ultrafast diode
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

GF7NC60HD bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - STMicroelectronics

Back Button GF7NC60HD Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics GF7NC60HD Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics GF7NC60HD Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics GF7NC60HD Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics GF7NC60HD Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics GF7NC60HD Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics GF7NC60HD Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics GF7NC60HD Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics GF7NC60HD Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 22 page
background image
Package mechanical data
STGB7NC60HD, STGF7NC60HD, STGP7NC60HD
14/22
Doc ID 10042 Rev 10
Figure 24.
D²PAK (TO-263) drawing
Figure 25.
D²PAK footprint(a)
a.
All dimensions are in millimeters
0079457_T
16.90
12.20
9.75
3.50
5.08
1.60
Footprint



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com