công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM3495MTC bảng dữ liệu(PDF) 23 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
tên linh kiện LM3495MTC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Emulated Peak Current Mode Buck Controller for Low Output Voltage
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NSC [National Semiconductor (TI)]
Trang chủ  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

LM3495MTC bảng dữ liệu(HTML) 23 Page - National Semiconductor (TI)

Back Button LM3495MTC Datasheet HTML 18Page - National Semiconductor (TI) LM3495MTC Datasheet HTML 19Page - National Semiconductor (TI) LM3495MTC Datasheet HTML 20Page - National Semiconductor (TI) LM3495MTC Datasheet HTML 21Page - National Semiconductor (TI) LM3495MTC Datasheet HTML 22Page - National Semiconductor (TI) LM3495MTC Datasheet HTML 23Page - National Semiconductor (TI) LM3495MTC Datasheet HTML 24Page - National Semiconductor (TI) LM3495MTC Datasheet HTML 25Page - National Semiconductor (TI) LM3495MTC Datasheet HTML 26Page - National Semiconductor (TI)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 26 page
background image
Table 1: Bill of Materials for 6.0V to 18.0V Input, 1.0V Output, 7A, 500 kHz
ID
Part Number
Type
Size
Parameters
Qty
Vendor
U1
LM3495
Synchronous Controller
TSSOP-16
1
NSC
Q1
Si4894DY
N-MOSFET
SO-8
30V, 15m
Ω, 11.5nC
1
Vishay
Q2
Si4442DY
N-MOSFET
SO-8
30V, 4.1m
Ω, 36nC
1
Vishay
D1
MBR0530
Schottky Diode
SMA
30V, 0.5A
1
Vishay
L1
RLF12545T-2R7N8R7
Inductor
12.5x12.8 x
4.7mm
2.7µH 8.7A 4.5m
Ω
1
TDK
C
IN1,CIN2
C3225X5R1E106M
Capacitor
1210
22µF, 25V
2
TDK
C
O1
6TPD470M
Capacitor
7.3x4.3 x3.8
470µF 6.3V 10m
Ω
1
Sanyo
C
F
C2012X7R1E105M
Capacitor
0805
1µF, 25V
1
TDK
C
DD
C2012X7R1C225M
Capacitor
0805
2.2µF 16V
1
TDK
C
B,
C
INX
VJ0805Y104KXXAT
Capacitor
0805
100nF 10%
2
Vishay
C
C1
VJ0805Y822KXXAT
Capacitor
0805
8.2nF 10%
1
Vishay
C
C2
VJ0805A1012KXXAT
Capacitor
0805
100pF 10%
1
Vishay
R
C1
CRCW08055761F
Resistor
0805
5.76k
Ω 1%
1
Vishay
R
FB1
CRCW080510502F
Resistor
0805
15k
Ω 1%
1
Vishay
R
FB2
CRCW08051002F
Resistor
0805
10k
Ω 1%
1
Vishay
R
FRQ
CRCW08055492F
Resistor
0805
54.9k
Ω 1%
1
Vishay
R
LIM
CRCW08052671F
Resistor
0805
2.67k
Ω 1%
1
Vishay
www.national.com
23



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com