công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VN7000AY bảng dữ liệu(PDF) 39 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện VN7000AY
Giải thích chi tiết về linh kiện  High-side driver with MultiSense analog feedback for automotive applications
PDF  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

VN7000AY bảng dữ liệu(HTML) 39 Page - STMicroelectronics

Back Button VN7000AY Datasheet HTML 35Page - STMicroelectronics VN7000AY Datasheet HTML 36Page - STMicroelectronics VN7000AY Datasheet HTML 37Page - STMicroelectronics VN7000AY Datasheet HTML 38Page - STMicroelectronics VN7000AY Datasheet HTML 39Page - STMicroelectronics VN7000AY Datasheet HTML 40Page - STMicroelectronics VN7000AY Datasheet HTML 41Page - STMicroelectronics VN7000AY Datasheet HTML 42Page - STMicroelectronics VN7000AY Datasheet HTML 43Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 39 / 48 page
background image
Ref.
Dimensions
Millimeters
Min.
Typ.
Max.
fff
0.20
ggg
0.15
7.2
PowerSSO-36 packing information
Figure 47. PowerSSO-36 reel 13"
Table 19. Reel dimensions
Description
Value(1)
Base quantity
1000
Bulk quantity
1000
A (max)
330
B (min)
1.5
C (± 0.2)
13
F
20.2
G (+2 / -0)
24.4
N (min)
100
T (max)
30.4
1. All dimensions are in mm.
VN7000AY
PowerSSO-36 packing information
DS11412 - Rev 7
page 39/48



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com