công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VN7000AY bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện VN7000AY
Giải thích chi tiết về linh kiện  High-side driver with MultiSense analog feedback for automotive applications
PDF  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

VN7000AY bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - STMicroelectronics

Back Button VN7000AY Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics VN7000AY Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics VN7000AY Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics VN7000AY Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics VN7000AY Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics VN7000AY Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics VN7000AY Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics VN7000AY Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics VN7000AY Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 48 page
background image
7 V < VCC < 18 V; -40°C < Tj < 150°C
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
tD_TCtoCS
MultiSense transition delay
from TC sense to current
sense
VIN = 5 V; VSEn = 5 V; VSEL0 = 0 V;
VSEL1 = 5 V to 0 V; IOUT = 30 A;
RSENSE = 1 kΩ
20
µs
tD_CStoVCC
MultiSense transition delay
from current sense to VCC
sense
VIN = 5 V; VSEn = 5 V; VSEL0 = 5 V;
VSEL1 = 0 V to 5 V; IOUT = 30 A;
RSENSE = 1 kΩ
60
µs
tD_VCCtoCS
MultiSense transition delay
from VCC sense to current
sense
VIN = 5 V; VSEn = 5 V; VSEL0 = 5 V;
VSEL1 = 5 V to 0 V; IOUT = 30 A;
RSENSE = 1 kΩ
20
µs
tD_TCtoVCC
MultiSense transition delay
from TC sense to VCC sense
VCC = 18 V; Tj = 125°C; VSEn = 5 V;
VSEL0 = 0 V to 5 V; VSEL1 = 5 V;
RSENSE = 1 kΩ
20
µs
tD_VCCtoTC
MultiSense transition delay
from VCC sense to TC sense
VCC = 18 V; Tj = 125°C; VSEn = 5 V;
VSEL0 = 5 V to 0 V; VSEL1 = 5 V;
RSENSE = 1 kΩ
20
µs
1. Parameter guaranteed by design and characterization; not subjected to production test.
2. All values refer to VCC = 13 V; Tj = 25°C, unless otherwise specified.
3. Parameter granted at -40 °C < Tj < 125 °C
4. VCC sensing and TC sensing are referred to GND potential.
5. Transition delay are measured up to +/- 10% of final conditions.
Figure 4. IOUT/ISENSE vs. IOUT - High RDSON mode
VN7000AY
Main electrical characteristics
DS11412 - Rev 7
page 13/48



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com