công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TSOP962 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện TSOP962
Giải thích chi tiết về linh kiện  IR Receiver Modules for Remote Control Systems
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

TSOP962 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Vishay Siliconix

Back Button TSOP962 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix TSOP962 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix TSOP962 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix TSOP962 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix TSOP962 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix TSOP962 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix TSOP962 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix TSOP962 Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix TSOP962 Datasheet HTML 11Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
TSOP962.., TSOP964..
www.vishay.com
Vishay Semiconductors
Rev. 1.2, 13-Apr-2022
7
Document Number: 82847
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
VISHAY LEAD (Pb)-FREE REFLOW SOLDER PROFILE
TAPING VERSION TSOP..TT DIMENSIONS in millimeters
19800
10
100
1000
10000
0
50
100
150
200
250
300
0
50
100
150200
250300
Axis Title
Time (s)
max. 120 s
max. 100 s
max. 20 s
Max. ramp up 3 °C/s
max. 260 °C
245 °C
217 °C
240 °C
255 °C
Max. ramp down 6 °C/s
Max. 2 cycles allowed
16584



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com