công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TSOP962 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện TSOP962
Giải thích chi tiết về linh kiện  IR Receiver Modules for Remote Control Systems
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

TSOP962 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  TSOP962 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix TSOP962 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix TSOP962 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix TSOP962 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix TSOP962 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix TSOP962 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix TSOP962 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix TSOP962 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix TSOP962 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
TSOP962.., TSOP964..
www.vishay.com
Vishay Semiconductors
Rev. 1.2, 13-Apr-2022
4
Document Number: 82847
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
Fig. 7 - Sensitivity vs. Supply Voltage Disturbances
Fig. 8 - Max. Envelope Duty Cycle vs. Burst Length
Fig. 9 - Sensitivity vs. Ambient Temperature
Fig. 10 - Relative Spectral Sensitivity vs. Wavelength
Fig. 11 - Directivity
Fig. 12 - Sensitivity vs. Supply Voltage
10
100
1000
10000
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1
10
100
1000
Axis Title
∆V
S RMS - AC Voltage on DC Supply Voltage (mV)
f = 100 Hz
f = 10 kHz
f = 30 kHz
f = f
0
10
100
1000
10000
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0
20406080
100
120
Axis Title
Burst Length (Number of Cycles/Burst)
TSOP964..
TSOP962..
f = 38 kHz, E
e = 2 mW/m
2
10
100
1000
10000
0
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
-30
-10
10
30
50
70
90
Axis Title
T
amb - Ambient Temperature (°C)
10
100
1000
10000
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
750
850
950
1050
1150
Axis Title
λ - Wavelength (nm)
21425
16801
0.4
0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.6
0.9
30°
10°
20°
40°
50°
60°
70°
80°
1.0
0.8
0.7
drel - Relative Transmission Distance
10
100
1000
10000
0
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
Axis Title
V
S - Supply Voltage (V)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com