công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R1500X bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Nisshinbo Micro Devices Inc.

tên linh kiện R1500X
Giải thích chi tiết về linh kiện  500 mA LDO REGULATOR (Operating Voltage up to 24 V)
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NISSHINBO [Nisshinbo Micro Devices Inc.]
Trang chủ  https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/en/
Logo NISSHINBO - Nisshinbo Micro Devices Inc.

R1500X bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Nisshinbo Micro Devices Inc.

  R1500X Datasheet HTML 1Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. R1500X Datasheet HTML 2Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. R1500X Datasheet HTML 3Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. R1500X Datasheet HTML 4Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. R1500X Datasheet HTML 5Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. R1500X Datasheet HTML 6Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. R1500X Datasheet HTML 7Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. R1500X Datasheet HTML 8Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. R1500X Datasheet HTML 9Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 27 page
background image
R1500x
NO.EA-151-160701
3
R1500J (TO-252-5-P2) is the discontinued product as of July, 2016.
PIN CONFIGURATIONS
• SOT-89-5
• TO-252-5-P2
1
3
5
4
2
1 2 3 4 5
PIN DESCRIPTIONS
• SOT-89-5
Pin No.
Symbol
Description
1
VDD
Input Pin
2
GND*
Ground Pin
3
GND*
Ground Pin
4
CE
Chip Enable Pin ("H" Active)
5
VOUT
Output Pin
) The GND pin must be wired together when it is mounted on board.
• TO-252-5-P2
Pin No.
Symbol
Description
1
VDD
Input Pin
2
GND*
Ground Pin
3
GND*
Ground Pin
4
CE
Chip Enable Pin ("H" Active)
5
VOUT
Output Pin
) The GND pin must be wired together when it is mounted on board.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com