công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM2830XMF bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor. Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM2830XMF
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Frequency 1.0A Load - Step-Down DC-DC Regulator
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NSC [National Semiconductor (TI)]
Trang chủ  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

LM2830XMF bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - National Semiconductor (TI)

Back Button LM2830XMF Datasheet HTML 15Page - National Semiconductor (TI) LM2830XMF Datasheet HTML 16Page - National Semiconductor (TI) LM2830XMF Datasheet HTML 17Page - National Semiconductor (TI) LM2830XMF Datasheet HTML 18Page - National Semiconductor (TI) LM2830XMF Datasheet HTML 19Page - National Semiconductor (TI) LM2830XMF Datasheet HTML 20Page - National Semiconductor (TI) LM2830XMF Datasheet HTML 21Page - National Semiconductor (TI) LM2830XMF Datasheet HTML 22Page - National Semiconductor (TI) LM2830XMF Datasheet HTML 23Page - National Semiconductor (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 24 page
background image
LM2830Z Design Example 4
Bill of Materials
Part ID
Part Value
Manufacturer
Part Number
U1
1.0A Buck Regulator
NSC
LM2830Z
C1, Input Cap
22µF, 6.3V, X5R
TDK
C3216X5ROJ226M
C2, Output Cap
22µF, 6.3V, X5R
TDK
C3216X5ROJ226M
D1, Catch Diode
0.3V
f Schottky 1.5A, 30VR
TOSHIBA
CRS08
L1
1.6µH, 2.0A
TDK
VLCF4018T-1R6N1R7-2
R2
10.0k
Ω, 1%
Vishay
CRCW08051002F
R1
45.3k
Ω, 1%
Vishay
CRCW08054532F
R3
100k
Ω, 1%
Vishay
CRCW08051003F
20197408
FIGURE 9. LM2830Z (3MHz): Vin = 5V, Vo = 3.3V @ 1.0A
www.national.com
19



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com