công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ABC2335CT-0200GN-99 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Vishay Barry

tên linh kiện ABC2335CT-0200GN-99
Giải thích chi tiết về linh kiện  BeO 2 dB CHIP ATTENUATOR
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BARRY [Vishay Barry]
Trang chủ  https://barryind.com/
Logo BARRY - Vishay Barry

ABC2335CT-0200GN-99 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Vishay Barry

  ABC2335CT-0200GN-99 Datasheet HTML 1Page - Vishay Barry  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
BeO
2 dB
CHIP ATTENUATOR
WWW.BARRYIND.COM
r
e
t
e
m
a
r
a
P
.
n
i
M
.
p
y
T
.
x
a
M
s
t
i
n
U
e
g
n
a
R
y
c
n
e
u
q
e
r
FC
D4
z
H
G
r
e
w
o
P
t
u
p
n
I0
5
1s
t
t
a
W
s
s
o
L
n
r
u
t
e
R
t
u
p
n
I0
2B
d
s
s
o
L
n
r
u
t
e
R
t
u
p
t
u
O0
2B
d
e
r
u
t
a
r
e
p
m
e
T
e
c
a
f
r
u
S
g
n
i
t
n
u
o
M0
0
1C
°
n
o
i
t
a
u
n
e
t
t
A1
2
3
B
d
Barry Industries reserves the right to change part number and or process without notification.
RoHS
COMPLIANT
TM
n
o
it
a
n
i
g
ir
O
e
t
a
D
n
o
i
s
i
v
e
R
e
t
a
D
.
v
e
R
8
0
/
7
1
/
7
0
8
0
/
7
1
/
7
0
-
ABC2335CT-0200GN-99
Features:
♦ BeO Material
♦ DC - 4 GHz Performance
♦ 150 Watt Input Power
♦ CT - Matte Tin over Nickel over Silver
♦ Solder Mountable
General Description:
The ABC2335CT-0200GN-99 is a 2 dB, BeO
chip attenuator. It has an input power of 150 watts,
while maintaining a constant mounting surface
temperature of 100°C. It offers a frequency range from
DC to 4 GHz.
Barry Industries, Inc., 60 Walton St., Attleboro, MA 02703 T: 508-226-3350 F: 508-226-3317 E-mail: sales@barryind.com
Barry Industries maintains an ISO 9001 Certified Quality Management System


Số phần tương tự - ABC2335CT-0200GN-99

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Barry
ABC2335CT-0100GN-99 BARRY-ABC2335CT-0100GN-99 Datasheet
177Kb / 1P
BeO 1 dB CHIP ATTENUATOR
Revision Date 07/17/08
ABC2335CT-0300GN-99 BARRY-ABC2335CT-0300GN-99 Datasheet
177Kb / 1P
BeO 3 dB CHIP ATTENUATOR
Revision Date 07/17/08
ABC2335CT-0500JN-2T-27 BARRY-ABC2335CT-0500JN-2T-27 Datasheet
122Kb / 1P
ALUMINUM NITRIDE 5 dB CHIP ATTENUATOR
Revision Date 01/29/09
ABC2335CT-0600JN-99 BARRY-ABC2335CT-0600JN-99 Datasheet
128Kb / 1P
BeO 6 dB CHIP ATTENUATOR
Revision Date 01/29/09
More results

Mô tả tương tự - ABC2335CT-0200GN-99

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Barry
A0300-40-3X BARRY-A0300-40-3X Datasheet
136Kb / 1P
BeO 3 dB FLANGED ATTENUATOR
Rev. C
A0800-40-3X BARRY-A0800-40-3X Datasheet
138Kb / 1P
BeO 8 dB FLANGED ATTENUATOR
Revision Date 11/24/08
A0050-40-3X BARRY-A0050-40-3X Datasheet
135Kb / 1P
BeO 1/2 dB FLANGED ATTENUATOR
Rev. C
A0100-40-1X BARRY-A0100-40-1X Datasheet
184Kb / 1P
BeO 1 dB FLANGED ATTENUATOR
Revision Date 07/16/08
A0200-150-1X BARRY-A0200-150-1X Datasheet
156Kb / 1P
BeO 2 dB FLANGED ATTENUATOR
Revision Date 04/15/10
A0200-40-1X BARRY-A0200-40-1X Datasheet
185Kb / 1P
BeO 2 dB FLANGED ATTENUATOR
Revision Date 07/16/08
A0200-50-5X BARRY-A0200-50-5X Datasheet
179Kb / 1P
BeO 2 dB FLANGED ATTENUATOR
Rev. B
ABC2335CT-0100GN-99 BARRY-ABC2335CT-0100GN-99 Datasheet
177Kb / 1P
BeO 1 dB CHIP ATTENUATOR
Revision Date 07/17/08
ABC2335CT-0300GN-99 BARRY-ABC2335CT-0300GN-99 Datasheet
177Kb / 1P
BeO 3 dB CHIP ATTENUATOR
Revision Date 07/17/08
ABC2335CT-0600JN-99 BARRY-ABC2335CT-0600JN-99 Datasheet
128Kb / 1P
BeO 6 dB CHIP ATTENUATOR
Revision Date 01/29/09
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com