công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ABC2335CT-0600JN-99 bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Barry

ABC2335CT-0600JN-99 Datasheet PDF - Vishay Barry
tên linh kiện ABC2335CT-0600JN-99
tải về  ABC2335CT-0600JN-99 tải về
kích thước tập tin   128.41 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  BARRY [Vishay Barry]
Trang chủ  https://barryind.com/
Logo BARRY - Vishay Barry
Giải thích chi tiết về linh kiện BeO 6 dB CHIP ATTENUATOR

ABC2335CT-0600JN-99 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ABC2335CT-0600JN-99 Datasheet PDF - Vishay Barry

tên linh kiện ABC2335CT-0600JN-99
tải về  ABC2335CT-0600JN-99 Click to download

kích thước tập tin   128.41 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  BARRY [Vishay Barry]
Trang chủ  https://barryind.com/
Logo BARRY - Vishay Barry
Giải thích chi tiết về linh kiện BeO 6 dB CHIP ATTENUATOR

ABC2335CT-0600JN-99 bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Barry


ABC2335CT-0600JN-99 Thông tin chi tiết sản phẩm

General Description:
The ABC2335CT-0600JN-99 is a 6 dB, BeO
chip attenuator. It has an input power of 150 watts,
while maintaining a constant mounting surface
temperature of 100°C. It offers a frequency range from
DC to 6 GHz.

Features:
♦ BeO Material
♦ DC - 6 GHz Performance
♦ 150 Watt Input Power
♦ CT - Matte Tin over Nickel over Silver
♦ Solder Mountable




Số phần tương tự - ABC2335CT-0600JN-99

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Barry
ABC2335CT-0100GN-99 BARRY-ABC2335CT-0100GN-99 Datasheet
177Kb / 1P
BeO 1 dB CHIP ATTENUATOR
Revision Date 07/17/08
ABC2335CT-0200GN-99 BARRY-ABC2335CT-0200GN-99 Datasheet
177Kb / 1P
BeO 2 dB CHIP ATTENUATOR
Revision Date 07/17/08
ABC2335CT-0300GN-99 BARRY-ABC2335CT-0300GN-99 Datasheet
177Kb / 1P
BeO 3 dB CHIP ATTENUATOR
Revision Date 07/17/08
ABC2335CT-0500JN-2T-27 BARRY-ABC2335CT-0500JN-2T-27 Datasheet
122Kb / 1P
ALUMINUM NITRIDE 5 dB CHIP ATTENUATOR
Revision Date 01/29/09
More results


Mô tả tương tự - ABC2335CT-0600JN-99

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Barry
A0300-40-3X BARRY-A0300-40-3X Datasheet
136Kb / 1P
BeO 3 dB FLANGED ATTENUATOR
Rev. C
A0300-50-5X BARRY-A0300-50-5X Datasheet
219Kb / 1P
BeO 3 dB FLANGED ATTENUATOR
Rev. A
A0600-40-3X BARRY-A0600-40-3X Datasheet
141Kb / 1P
BeO 6 dB FLANGED ATTENUATOR
Rev. B
A0800-40-3X BARRY-A0800-40-3X Datasheet
138Kb / 1P
BeO 8 dB FLANGED ATTENUATOR
Revision Date 11/24/08
A0100-100-9X BARRY-A0100-100-9X Datasheet
87Kb / 1P
BeO 1 dB FLANGED ATTENUATOR
Rev. A
A0100-40-1X BARRY-A0100-40-1X Datasheet
184Kb / 1P
BeO 1 dB FLANGED ATTENUATOR
Revision Date 07/16/08
A0150-150-1X BARRY-A0150-150-1X Datasheet
119Kb / 1P
BeO 1.5 dB FLANGED ATTENUATOR
Revision Date 01/05/11
ABC2335CT-0100GN-99 BARRY-ABC2335CT-0100GN-99 Datasheet
177Kb / 1P
BeO 1 dB CHIP ATTENUATOR
Revision Date 07/17/08
ABC2335CT-0200GN-99 BARRY-ABC2335CT-0200GN-99 Datasheet
177Kb / 1P
BeO 2 dB CHIP ATTENUATOR
Revision Date 07/17/08
ABC2335CT-0300GN-99 BARRY-ABC2335CT-0300GN-99 Datasheet
177Kb / 1P
BeO 3 dB CHIP ATTENUATOR
Revision Date 07/17/08
More results




Giới thiệu về Vishay Barry


Vishay Barry là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.

Vishay Barry chuyên sản xuất các điện trở có độ chính xác cao, màng mỏng và màng dày, mảng điện trở và các thành phần thụ động chuyên dụng cho các ứng dụng đòi hỏi trong các ngành công nghiệp hàng không vũ trụ, quân sự và y tế.

Công ty có trụ sở tại Franklin, Kentucky và có thêm địa điểm ở Châu Âu và Châu Á.

Các sản phẩm của Vishay Barry được thiết kế và sản xuất để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và độ tin cậy nghiêm ngặt, và được sử dụng trong một loạt các ứng dụng bao gồm thiết bị y tế, hệ thống tự động hóa công nghiệp và hệ thống quân sự và hàng không vũ trụ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com