công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCF8576DU/DA bảng dữ liệu(PDF) 36 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PCF8576DU/DA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Universal LCD driver for low multiplex rates
PDF  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

PCF8576DU/DA bảng dữ liệu(HTML) 36 Page - NXP Semiconductors

Back Button PCF8576DU/DA Datasheet HTML 32Page - NXP Semiconductors PCF8576DU/DA Datasheet HTML 33Page - NXP Semiconductors PCF8576DU/DA Datasheet HTML 34Page - NXP Semiconductors PCF8576DU/DA Datasheet HTML 35Page - NXP Semiconductors PCF8576DU/DA Datasheet HTML 36Page - NXP Semiconductors PCF8576DU/DA Datasheet HTML 37Page - NXP Semiconductors PCF8576DU/DA Datasheet HTML 38Page - NXP Semiconductors PCF8576DU/DA Datasheet HTML 39Page - NXP Semiconductors PCF8576DU/DA Datasheet HTML 40Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 36 / 41 page
background image
2004 Dec 22
36
Philips Semiconductors
Product specification
Universal LCD driver for low
multiplex rates
PCF8576D
UNIT
A1
A2
A3
bp
cD(1)
E(2)
eHE
LLp
QZ
y
w
v
θ
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
mm
0.15
0.05
0.2
0.1
8
0
o
o
0.1
DIMENSIONS (mm are the original dimensions).
Notes
1. Plastic or metal protrusions of 0.15 mm maximum per side are not included.
2. Plastic interlead protrusions of 0.25 mm maximum per side are not included.
SOT364-1
99-12-27
03-02-19
w M
θ
A
A1
A2
D
L p
Q
detail X
E
Z
e
c
L
X
(A )
3
0.25
128
56
29
y
pin 1 index
b
H
1.05
0.85
0.28
0.17
0.2
0.1
14.1
13.9
6.2
6.0
0.5
1
8.3
7.9
0.50
0.35
0.5
0.1
0.08
0.25
0.8
0.4
p
E
v M A
A
TSSOP56: plastic thin shrink small outline package; 56 leads; body width 6.1 mm
SOT364-1
A
max.
1.2
0
2.5
5 mm
scale
MO-153



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com